công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145076D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145076D
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145076D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC145076D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145076D Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC145076
MOTOROLA
3
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Full Temperature and Voltage Ranges per Operation Ranges Table)
Symbol
Parameter
Guaranteed
Limit
Unit
f
Clock Frequency, Xin
37
MHz
tPLH, tPHL
Maximum Propagation Delay, Xin to Xout
5
ns
tTLH, tTHL
Maximum Rise/Fall Time, Xout
10
ns
tPLH, tPHL
Maximum Propagation Delay, Xin to CLKOUT
30
ns
tTLH, tTHL
Maximum Rise/Fall Time, CLKOUT
10
ns
tsu
Minimum DIR, DIL Setup Time From Xin
5
ns
th
Maximum DIR, DIL Hold Time From Xin
20
ns
NOTE: 10 pF load capacitance, Xin rise and fall times set at 2 ns.
TIMING WAVEFORMS
Xin
50%
tsu
tPHL
Xout
CLKOUT
50%
10%
50%
90%
10%
50%
50%
50%
tPLH
tTLH
tTHL
tTLH
tTHL
tPLH
tPHL
th
90%
90%
10%
10%
90%
50%
90%
10%
DIR OR DIL
Figure 1.


Số phần tương tự - MC145076D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145073 MOTOROLA-MC145073 Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
MC145073DW MOTOROLA-MC145073DW Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
MC145074 MOTOROLA-MC145074 Datasheet
183Kb / 14P
   Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145074D MOTOROLA-MC145074D Datasheet
183Kb / 14P
   Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - MC145076D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitel Networks Corporat...
PDSP16256 MITEL-PDSP16256 Datasheet
423Kb / 28P
   Programmable FIR Filter
logo
Renesas Technology Corp
HSP43168 RENESAS-HSP43168 Datasheet
851Kb / 25P
   Dual FIR Filter
July 27, 2009
logo
Intersil Corporation
HSP43168 INTERSIL-HSP43168 Datasheet
915Kb / 25P
   Dual FIR Filter
logo
Zarlink Semiconductor I...
PDSP16256 ZARLINK-PDSP16256 Datasheet
205Kb / 25P
   Programmable FIR Filter
logo
Intersil Corporation
HSP43168 INTERSIL-HSP43168_07 Datasheet
929Kb / 25P
   Dual FIR Filter
logo
Mitel Networks Corporat...
PDSP16256 MITEL-PDSP16256_98 Datasheet
268Kb / 24P
   Programmable FIR Filter
logo
Intersil Corporation
HSP43168883 INTERSIL-HSP43168883 Datasheet
180Kb / 10P
   Dual FIR Filter
logo
Zarlink Semiconductor I...
VP16256 ZARLINK-VP16256 Datasheet
459Kb / 19P
   Programmable FIR FIlter
logo
Mitel Networks Corporat...
VP16256 MITEL-VP16256 Datasheet
228Kb / 20P
   Programmable FIR Filter
logo
ATMEL Corporation
AT76C002 ATMEL-AT76C002 Datasheet
38Kb / 4P
   Programmable FIR Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com