công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145074D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145074D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145074D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC145074D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145074D Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
MC145074
MOTOROLA
4
SWITCHING WAVEFORMS
10%
Xin
90%
50%
tr
tPHL
90%
50%
10%
tf
10%
90%
50%
90%
50%
10%
tPLH
tTHL
tTLH
Xout
Figure 1. Xout Propagation Delay Timing
50%
10%
90%
50%
90%
50%
10%
tTHL
tTLH
50%
Xin
DOL/DOR
tPHL
tPLH
Figure 2. DOL/DOR Propagation Delay Timing
Xin
50%
tPHL
10%
90%
50%
90%
50%
10%
tPLH
tTHL
tTLH
WCLK
50%
Figure 3. WCLK Out Propagation Delay Timing
(Master Mode)
10%
90%
BCLK
DIL/DIR/DILR
tf
50%
90%
50%
tr
10%
th
tr
tf
tsu
tsu
Figure 4. DIL/DIR/DILR Setup and Hold Timing
BCLK
WCLK
50%
50%
50%
th
tsu
tsu
th
Xin
Figure 5. WCLK Timing (All Modes Except DMODE = 1, WDLY = 1)
Xin
WCLK
50%
50%
50%
tLAG
tLEAD
tsu
th
BCLK
Figure 6. WCLK Timing (DMODE = 1, WDLY = 1)
Bits
16
18
20
OSR
S/(N+D) dB
S/(N+D) dB
S/(N+D) dB
128x
90
90
90
192x
94
98
99
256x
95
103
105
384x
96
107
113
NOTE: Values are for 0 dB input signal, 0 – 20 kHz BW, and 44.1 kHz
1x fs Sampling Rate.
Figure 7. Digital S/(N+D) Performance Levels


Số phần tương tự - MC145074D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145073 MOTOROLA-MC145073 Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
MC145073DW MOTOROLA-MC145073DW Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
MC145076 MOTOROLA-MC145076 Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
MC145076D MOTOROLA-MC145076D Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
More results

Mô tả tương tự - MC145074D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
PCM1608 TI1-PCM1608_15 Datasheet
1,012Kb / 46P
[Old version datasheet]   Delta-Sigma Digital-to-Analog Converter
PCM1753 TI1-PCM1753 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Multi-Level Delta-Sigma Audio Digital-to- Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DSD1702 BURR-BROWN-DSD1702 Datasheet
417Kb / 28P
   ENHANCED MULTIFORMAT, DELTA-SIGMA, AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
TLC320AD58C TI-TLC320AD58C Datasheet
178Kb / 27P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
TLC320AD57 TI1-TLC320AD57 Datasheet
135Kb / 21P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
TLC320AD57C TI-TLC320AD57C Datasheet
133Kb / 21P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
TLC320AD58 TI1-TLC320AD58 Datasheet
192Kb / 27P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
logo
Cirrus Logic
CS5451A CIRRUS-CS5451A_10 Datasheet
121Kb / 14P
   Six-channel, Delta-sigma Analog-to-digital Converter
logo
Texas Instruments
ADC12EU050 TI1-ADC12EU050 Datasheet
989Kb / 44P
[Old version datasheet]   45 MSPS Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter
logo
Cirrus Logic
CS5451A CIRRUS-CS5451A Datasheet
188Kb / 14P
   SIX CHANNEL DELTA SIGMA ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com