công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145073DW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145073DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145073DW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145073DW Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145073DW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
MC145073
MOTOROLA
6
0
– 86
0
24
48
72
96
120 144 168 192
216 240 264 288
INPUT FREQUENCY (kHz)
MAXIMUM ALIAS = – 86.713 db AT 24.0 kHz
OUTPUT DATA RATE = 48 kHz, FSEL = LOW
0
– 86
0
24
48
72
96 120 144 168 192 216 240 264 288
MAXIMUM ALIAS = – 87.5884 db AT 169.125 kHz
INPUT FREQUENCY (kHz)
OUTPUT DATA RATE = 44.1 kHz, FSEL = HIGH
Figure 3. Digital Filter Response (Wideband)
CLKI = 6.144 MHz
20
0
– 20
– 40
– 60
– 80
– 100
0
12
2436
48
6072
84
96
DIGITAL FILTER RESPONSE (20 – 25.8 kHz TRANSITION BAND)
INPUT FREQUENCY (kHz)
20
0
– 20
– 40
– 60
– 80
– 100
012
24
36
48
60
72
84
96
DIGITAL FILTER RESPONSE (20 – 24 kHz TRANSITION BAND)
INPUT FREQUENCY (kHz)
OUTPUT DATA RATE = 48 kHz, FSEL = HIGH
OUTPUT DATA RATE = 44.1 kHz, FSEL = HIGH
Figure 4. Digital Filter Response (Narrowband)
CLKI = 6.144 MHz
SIMULATED DELAYS
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
TIME (OUTPUT CLOCKS)
COMB
FILTER
INPUT
COMB
FILTER
OUTPUT
FIR
FILTER
OUTPUT
SIMULATED DELAYS
TIME (OUTPUT CLOCKS)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
COMB FILTER INPUT
COMB FILTER OUTPUT
FIR FILTER OUTPUT
Figure 5. Group Delay and Setting Time


Số phần tương tự - MC145073DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145074 MOTOROLA-MC145074 Datasheet
183Kb / 14P
   Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145074D MOTOROLA-MC145074D Datasheet
183Kb / 14P
   Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145076 MOTOROLA-MC145076 Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
MC145076D MOTOROLA-MC145076D Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
More results

Mô tả tương tự - MC145073DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7715 AD-AD7715_15 Datasheet
495Kb / 40P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. D
AD7715 AD-AD7715_17 Datasheet
897Kb / 41P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
ADUM7703 AD-ADUM7703_V01 Datasheet
353Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
Rev. A
logo
New Japan Radio
NJU3610 NJRC-NJU3610 Datasheet
269Kb / 14P
   1bit Delta-Sigma Stereo ADC
logo
Analog Devices
ADUM7703 AD-ADUM7703 Datasheet
351Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
AD7707 AD-AD7707_15 Datasheet
693Kb / 52P
   3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. B
AD7171 AD-AD7171 Datasheet
284Kb / 16P
   16-Bit Low Power Sigma-Delta ADC
REV. 0
AD7171 AD-AD7171_17 Datasheet
313Kb / 17P
   16-Bit, Low Power, Sigma-Delta ADC
AD7707 AD-AD7707_17 Datasheet
775Kb / 53P
   3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
logo
Core Technology (Shenzh...
CS1180 CHIPSEA-CS1180 Datasheet
757Kb / 30P
   20-bit Sigma-Delta ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com