công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145073 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145073
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145073 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC145073 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145073 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
MOTOROLA
MC145073
5
*AIN(–R)
*AIN(+R)
*AIN(–L)
*AIN(+L)
1000 pF
0.1
µF
4
VDD(A)
5
VSS(A)
8
VDD(D)
7
VSS(D)
1AIN (+L)
2AIN (–L)
24
AIN (+R)
23
AIN (–R)
22
VAG
3
REF
SCLK
12
SYNC
11
SDO
13
FSEL
19
CSEL0
21
CSEL1
20
CLK
14
AUDIO
DATA
PROCESSOR
CONTROLLER
MC74HCU04
11.2896 MHz
FOR 44.1 kHZ
USER SELECTABLE
DIGITAL STATES
SUB
6
IDOE
15
ISLAV
17
ISYNC
18
IJUST
16
FTP
9
FTP
10
1000 pF
1000 pF
1000 pF
1
µF
0.1
µF
1
µF
820 k
22 pF
33
33
33
33
0.1
µF
47
µF
VDD(A)
VDD(D)
1
µF
* For best performance AIN(+L), AIN(–L) and AIN(+R), AIN(–R) should be differentially driven. AIN(+L) or AIN(+R) (and
AIN(–L) or AIN(–R)) can be grounded for single ended configuration. Circuit in Figure 1 depicts input buffer circuit.
22 pF
Figure 2. MC145073 A/D Application Circuit


Số phần tương tự - MC145073

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145074 MOTOROLA-MC145074 Datasheet
183Kb / 14P
   Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145074D MOTOROLA-MC145074D Datasheet
183Kb / 14P
   Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145076 MOTOROLA-MC145076 Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
MC145076D MOTOROLA-MC145076D Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
More results

Mô tả tương tự - MC145073

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7715 AD-AD7715_15 Datasheet
495Kb / 40P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. D
AD7715 AD-AD7715_17 Datasheet
897Kb / 41P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
ADUM7703 AD-ADUM7703_V01 Datasheet
353Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
Rev. A
logo
New Japan Radio
NJU3610 NJRC-NJU3610 Datasheet
269Kb / 14P
   1bit Delta-Sigma Stereo ADC
logo
Analog Devices
ADUM7703 AD-ADUM7703 Datasheet
351Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
AD7707 AD-AD7707_15 Datasheet
693Kb / 52P
   3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. B
AD7171 AD-AD7171 Datasheet
284Kb / 16P
   16-Bit Low Power Sigma-Delta ADC
REV. 0
AD7171 AD-AD7171_17 Datasheet
313Kb / 17P
   16-Bit, Low Power, Sigma-Delta ADC
AD7707 AD-AD7707_17 Datasheet
775Kb / 53P
   3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
logo
Core Technology (Shenzh...
CS1180 CHIPSEA-CS1180 Datasheet
757Kb / 30P
   20-bit Sigma-Delta ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com