công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145050 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145050
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit A/D Converter with Serial Interface
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145050 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145050 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
MC145050 MC145051
MOTOROLA WIRELESS SEMICONDUCTOR
SOLUTIONS DEVICE DATA
8
Dout
SCLK
Din
EOC
CS
A/D CONVERSION
INTERVAL
SAMPLE ANALOG INPUT
RE-INITIALIZE
INITIALIZE
HIGH IMPEDANCE
D9 – MSB
MSB
A3
A2
A1
A0
SHIFT IN NEW MUX ADDRESS,
SIMULTANEOUSLY SHIFT OUT PREVIOUS CONVERSION VALUE
12
345
678
9
10
1
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D9
A3
Figure 9. Timing for 10-Clock Transfer Using CS*
A/D CONVERSION
INTERVAL
SHIFT IN NEW MUX ADDRESS,
SIMULTANEOUSLY SHIFT OUT PREVIOUS CONVERSION VALUE
MSB
1
2
3
4
5
678
9
10
1
Dout
SCLK
Din
EOC
CS
SAMPLE ANALOG INPUT
LOW LEVEL
D9 – MSB
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D9
INITIALIZE
MUST BE HIGH ON POWER UP
A3
A2
A1
A0
A3
Figure 10. Timing for 10-Clock Transfer Not Using CS*
NOTES:
1. D9, D8, D7,
…, D0 = the result of the previous A/D conversion.
2. A3, A2, A1, A0 = the mux address for the next A/D conversion.
* This figure illustrates the behavior of the MC145051. The MC145050 behaves identically except there is no EOC signal and the conversion time
is 44 ADCLK cycles (user-controlled time).


Số phần tương tự - MC145050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145050DW LANSDALE-MC145050DW Datasheet
6Mb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface - CMOS
MC145050DW LANSDALE-MC145050DW Datasheet
209Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface
MC145050P LANSDALE-MC145050P Datasheet
6Mb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface - CMOS
MC145050P LANSDALE-MC145050P Datasheet
209Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface
More results

Mô tả tương tự - MC145050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145053 LANSDALE-ML145053_08 Datasheet
213Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter With Serial Interface
ML145050 LANSDALE-ML145050_08 Datasheet
209Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface
ML145053 LANSDALE-ML145053 Datasheet
805Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter With Serial Interface CMOS
ML145050 LANSDALE-ML145050 Datasheet
6Mb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface - CMOS
logo
Microchip Technology
MCP3001 MICROCHIP-MCP3001_07 Datasheet
453Kb / 28P
   2.7V 10 BIT A/D CONVERTER WITH SPI SERIAL INTERFACE
2007
MCP3001 MICROCHIP-MCP3001 Datasheet
597Kb / 28P
   2.7V 10 BIT A/D CONVERTER WITH SPI SERIAL INTERFACE
2001
logo
Motorola, Inc
MC145053 MOTOROLA-MC145053 Datasheet
169Kb / 15P
   10-Bit A/D Concerter with Serial Interface
logo
Texas Instruments
UCC5950D TI-UCC5950D Datasheet
171Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-Bit Serial D/A Converter
UCC5950 TI-UCC5950 Datasheet
206Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-Bit Serial D/A Converter
logo
Microchip Technology
MCP3002 MICROCHIP-MCP3002_08 Datasheet
585Kb / 34P
   2.7V Dual Channel 10-Bit A/D Converter with SPI Serial Interface
2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com