công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145050 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145050
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit A/D Converter with Serial Interface
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145050 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC145050 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145050 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
MC145050 MC145051
MOTOROLA WIRELESS SEMICONDUCTOR
SOLUTIONS DEVICE DATA
5
SWITCHING WAVEFORMS
Dout
SCLK
0.8 V
2.0 V
0.4 V
2.4 V
twL
twH
1/f
tr
tf
th
tPLH, tPHL
tTLH, tTHL
Figure 1.
0.4 V
2.4 V
tPHZ, tPLZ
0.8 V
2.0 V
Dout
CS
tPZH, tPZL
90%
10%
Figure 2.
th
0.8 V
2.0 V
tsu
VALID
SCLK
Din
0.8 V
2.0 V
Figure 3.
NOTE: Dout is driven only when CS is active (low).
0.4 V
2.4 V
VALID MSB
Dout
EOC
tTLH
td
0.4 V
2.4 V
Figure 4.
2.0 V
0.8 V
0.8 V
0.8 V
th
tsu
FIRST
CLOCK
LAST
CLOCK
CS
SCLK
Figure 5.
0.4 V
2.4 V
0.8 V
tPHL
10TH
CLOCK
EOC
SCLK
tTHL
Figure 6.
TEST
POINT
DEVICE
UNDER
TEST
VDD
Dout
12 k
100 pF
2.18 k
Figure 7. Test Circuit
TEST
POINT
DEVICE
UNDER
TEST
VDD
EOC
12 k
50 pF
2.18 k
Figure 8. Test Circuit


Số phần tương tự - MC145050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145050DW LANSDALE-MC145050DW Datasheet
6Mb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface - CMOS
MC145050DW LANSDALE-MC145050DW Datasheet
209Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface
MC145050P LANSDALE-MC145050P Datasheet
6Mb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface - CMOS
MC145050P LANSDALE-MC145050P Datasheet
209Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface
More results

Mô tả tương tự - MC145050

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145053 LANSDALE-ML145053_08 Datasheet
213Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter With Serial Interface
ML145050 LANSDALE-ML145050_08 Datasheet
209Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface
ML145053 LANSDALE-ML145053 Datasheet
805Kb / 15P
   10-Bit A/D Converter With Serial Interface CMOS
ML145050 LANSDALE-ML145050 Datasheet
6Mb / 15P
   10-Bit A/D Converter with Serial Interface - CMOS
logo
Microchip Technology
MCP3001 MICROCHIP-MCP3001_07 Datasheet
453Kb / 28P
   2.7V 10 BIT A/D CONVERTER WITH SPI SERIAL INTERFACE
2007
MCP3001 MICROCHIP-MCP3001 Datasheet
597Kb / 28P
   2.7V 10 BIT A/D CONVERTER WITH SPI SERIAL INTERFACE
2001
logo
Motorola, Inc
MC145053 MOTOROLA-MC145053 Datasheet
169Kb / 15P
   10-Bit A/D Concerter with Serial Interface
logo
Texas Instruments
UCC5950D TI-UCC5950D Datasheet
171Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-Bit Serial D/A Converter
UCC5950 TI-UCC5950 Datasheet
206Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-Bit Serial D/A Converter
logo
Microchip Technology
MCP3002 MICROCHIP-MCP3002_08 Datasheet
585Kb / 34P
   2.7V Dual Channel 10-Bit A/D Converter with SPI Serial Interface
2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com