công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC141511A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC141511A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Segment Driver
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC141511A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC141511A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
MOTOROLA
3–24
MC141511A
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS - READ CYCLE (VDD=3.0V 10
± %, V
SS=0V)
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
tCYCR
READ Cycle Time
400
-
ns
tAS
Address Setup Time
100
-
ns
tDDR
Data Delay Time (Read)
-
350
ns
tH
Output Hold Time
10
-
ns
Figure 3. Read Cycle Timing
CE
PHI2
tCYCR
tDDR
D0-7
Data Valid
tAS
tH


Số phần tương tự - MC141511A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC141510 NXP-MC141510 Datasheet
9Mb / 126P
   8-Bit Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MC141511A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Princeton Technology Co...
PT16597 PTC-PT16597 Datasheet
144Kb / 3P
   LCD Segment Driver
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL55072A BELLING-BL55072A Datasheet
694Kb / 12P
   LCD Segment Driver
logo
Rohm
BU9706KS ROHM-BU9706KS Datasheet
59Kb / 6P
   LCD segment driver
BU9794KV ROHM-BU9794KV Datasheet
702Kb / 23P
   For 200 Segment type LCD LCD Segment Driver
BU9794AKV ROHM-BU9794AKV Datasheet
1Mb / 26P
   Standard LCD Segment Driver
BU9796AFS-E2 ROHM-BU9796AFS-E2 Datasheet
682Kb / 32P
   Standard LCD Segment Driver
BU9799KV ROHM-BU9799KV Datasheet
709Kb / 28P
   Standard LCD Segment Driver
BU97941FV ROHM-BU97941FV Datasheet
567Kb / 25P
   Multifunction LCD Segment Driver
BU97941FV-LB ROHM-BU97941FV-LB Datasheet
847Kb / 26P
   Multifunction LCD Segment Driver
BU9729K ROHM-BU9729K Datasheet
146Kb / 12P
   Segment-type LCD driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com