công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH162373PAG8 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74ALVCH162373PAG8
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CMOS 16-BIT TRANS- PARENT D-TYPE LATCH
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74ALVCH162373PAG8 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integrated Device Technology

  74ALVCH162373PAG8 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162373PAG8 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162373PAG8 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162373PAG8 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162373PAG8 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162373PAG8 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
INDUSTRIALTEMPERATURERANGE
4
IDT74ALVCH162373
3.3V CMOS 16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
NOTE:
1. VIH and VIL must be within the min. or max. range shown in the DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE table for the appropriate VCC range.
TA = – 40°C to + 85°C.
OUTPUT DRIVE CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
TestConditions(1)
Min.
Max.
Unit
VOH
Output HIGH Voltage
VCC = 2.3V to 3.6V
IOH = – 0.1mA
VCC – 0.2
V
VCC = 2.3V
IOH = – 4mA
1.9
IOH = – 6mA
1.7
VCC = 2.7V
IOH = – 4mA
2.2
IOH = – 8mA
2
VCC = 3V
IOH = – 6mA
2.4
IOH = – 12mA
2
VOL
OutputLOWVoltage
VCC = 2.3V to 3.6V
IOL = 0.1mA
0.2
V
VCC = 2.3V
IOL = 4mA
0.4
IOL = 6mA
0.55
VCC = 2.7V
IOL = 4mA
0.4
IOL = 8mA
0.6
VCC = 3V
IOL = 6mA
0.55
IOL = 12mA
0.8
SWITCHING CHARACTERISTICS(1)
NOTES:
1. See TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS. TA = – 40°C to + 85°C.
2. Skew between any two outputs of the same package and switching in the same direction.
OPERATING CHARACTERISTICS, TA = 25°C
VCC = 2.5V ± 0.2V
VCC = 3.3V ± 0.3V
Symbol
Parameter
Test Conditions
Typical
Typical
Unit
CPD
PowerDissipationCapacitanceOutputsenabled
CL = 0pF, f = 10Mhz
19
22
pF
CPD
PowerDissipationCapacitanceOutputsdisabled
4
5
VCC = 2.5V ± 0.2V
VCC = 2.7V
VCC = 3.3V ± 0.3V
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
tPLH
PropagationDelay
1.5
5.3
1.5
4.5
1.5
4
ns
tPHL
xDx to xQx
tPLH
PropagationDelay
2
5.6
2
5
2
4
ns
tPHL
xLE to xQx
tPZH
OutputEnableTime
1.5
6.5
1.5
6
1.5
5
ns
tPZL
xOE to xQx
tPHZ
OutputDisableTime
1.5
5.6
1.5
5.5
1.5
4.5
ns
tPLZ
xOE to xQx
tSU
SetupTime,databeforeLE
2—
2
2
ns
tH
HoldTime,dataafterLE
1.5
1.5
1.5
ns
tW
Pulse Duration, LE HIGH or LOW
3.3
3.3
3.3
ns
tSK(O)
OutputSkew(2)
———
500
ps


Số phần tương tự - 74ALVCH162373PAG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
74ALVCH162373PAG8 RENESAS-74ALVCH162373PAG8 Datasheet
256Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANS- PARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
JUNE 2016
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH162373PAG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
IDT74ALVCH162373 RENESAS-IDT74ALVCH162373 Datasheet
256Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANS- PARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
JUNE 2016
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVC16373A IDT-IDT74LVC16373A_15 Datasheet
106Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH
IDT74LVCH162373A IDT-IDT74LVCH162373A Datasheet
223Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH
74FCT163373PV IDT-74FCT163373PV Datasheet
353Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANSPARENT LATCH
IDT74FCT163373 IDT-IDT74FCT163373 Datasheet
100Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT163373A RENESAS-IDT74FCT163373A Datasheet
239Kb / 8P
   3.3V CMOS 16-BIT TRANSPARENT LATCH
SEPTEMBER 2009
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74FCT163373 PERICOM-PI74FCT163373 Datasheet
73Kb / 5P
   Fast CMOS 3.3V 16-Bit Transparent Latch
PI74LCX16373 PERICOM-PI74LCX16373 Datasheet
159Kb / 6P
   Fast CMOS 3.3V 16-Bit Transparent Latch
logo
Integrated Device Techn...
IDT74ALVCH16374 IDT-IDT74ALVCH16374 Datasheet
76Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE- TRIGGERED D-TYPE
logo
NXP Semiconductors
74LVT16373A PHILIPS-74LVT16373A Datasheet
86Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit transparent D-type latch 3-State
1998 Feb 19
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com