công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH162245PAG8 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74ALVCH162245PAG8
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74ALVCH162245PAG8 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integrated Device Technology

  74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 74ALVCH162245PAG8 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE
4
IDT74ALVCH162245
3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
OPERATING CHARACTERISTICS, TA = 25°C
VCC = 2.5V ± 0.2V
VCC = 3.3V ± 0.3V
Symbol
Parameter
Test Conditions
Typical
Typical
Unit
CPD
Power Dissipation Capacitance Outputs enabled
CL = 0pF, f = 10Mhz
23
30
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance Outputs disabled
4
5
NOTE:
1. VIH and VIL must be within the min. or max. range shown in the DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE table for the appropriate VCC range. TA = –
40°C to + 85°C.
OUTPUT DRIVE CHARACTERISTICS (B PORT)
Symbol
Parameter
Test Conditions(1)
Min.
Max.
Unit
VOH
Output HIGH Voltage
VCC = 2.3V to 3.6V
IOH = – 0.1mA
VCC – 0.2
V
VCC = 2.3V
IOH = – 6mA
2
VCC = 2.3V
IOH = – 12mA
1.7
VCC = 2.7V
2.2
VCC = 3V
2.4
VCC = 3V
IOH = – 24mA
2
VOL
Output LOW Voltage
VCC = 2.3V to 3.6V
IOL = 0.1mA
0.2
V
VCC = 2.3V
IOL = 6mA
0.4
IOL = 12mA
0.7
VCC = 2.7V
IOL = 12mA
0.4
VCC = 3V
IOL = 24mA
0.55
NOTE:
1. VIH and VIL must be within the min. or max. range shown in the DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE table for the appropriate VCC range. TA = –
40°C to + 85°C.
OUTPUT DRIVE CHARACTERISTICS (A PORT)
Symbol
Parameter
Test Conditions(1)
Min.
Max.
Unit
VOH
Output HIGH Voltage
VCC = 2.3V to 3.6V
IOH = – 0.1mA
VCC – 0.2
V
VCC = 2.3V
IOH = – 4mA
1.9
IOH = – 6mA
1.7
VCC = 2.7V
IOH = – 4mA
2.2
IOH = – 8mA
2
VCC = 3V
IOH = – 6mA
2.4
IOH = – 12mA
2
VOL
Output LOW Voltage
VCC = 2.3V to 3.6V
IOL = 0.1mA
0.2
V
VCC = 2.3V
IOL = 4mA
0.4
IOL = 6mA
0.55
VCC = 2.7V
IOL = 4mA
0.4
IOL = 8mA
0.6
VCC = 3V
IOL = 6mA
0.55
IOL = 12mA
0.8


Số phần tương tự - 74ALVCH162245PAG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
74ALVCH162245PAG8 RENESAS-74ALVCH162245PAG8 Datasheet
300Kb / 8P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
AUGUST 2016
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH162245PAG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT74ALVCHR162245 IDT-IDT74ALVCHR162245_16 Datasheet
97Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER
logo
Renesas Technology Corp
IDT74ALVCHR162245 RENESAS-IDT74ALVCHR162245 Datasheet
274Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
SEPTEMBER 2016
logo
Integrated Device Techn...
IDT74ALVCHR162245 IDT-IDT74ALVCHR162245 Datasheet
85Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
74ALVCH162245 IDT-74ALVCH162245 Datasheet
102Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
logo
Renesas Technology Corp
IDT74ALVCH162245 RENESAS-IDT74ALVCH162245 Datasheet
300Kb / 8P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCIEVER WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
AUGUST 2016
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVC16245A IDT-IDT74LVC16245A_15 Datasheet
121Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER
IDT74LVCH162245A IDT-IDT74LVCH162245A_15 Datasheet
243Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER
IDT74LVCHR162245A IDT-IDT74LVCHR162245A_15 Datasheet
242Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER
IDT74LVCH16245A IDT-IDT74LVCH16245A_15 Datasheet
242Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER
IDT74ALVC162245 IDT-IDT74ALVC162245_09 Datasheet
96Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT BUS TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com