công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74ALVCH32245BFG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Integrated Device Technology |
|
74ALVCH32245BFG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Integrated Device Technology |
2 / 7 page INDUSTRIALTEMPERATURERANGE 2 IDT74ALVCH32245 3.3V CMOS 32-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS LFBGA TOPVIEW 96 BALL LFBGA PACKAGE ATTRIBUTES PIN CONFIGURATION 1.5mm Max. 1.4mm Nom. 1.3mm Min. 0.8mm 6 5 4 3 2 1 TOP VIEW A B C D E F G H J K LM NPR T A B C D E F G H J K LM NPR T 6 5 4 3 2 1 13.5mm 5.5mm A B C E F G H J K L M N P D R T 6 5 4 3 2 1 1 A6 1 A8 2 A1 2 A2 2 A4 2 A7 1 A4 1 A5 1 A7 2 A6 2 A8 2 A3 2 A5 1 A2 1 A3 1 A1 VCC GND 3 A8 3 A2 3 A4 4 A1 4 A3 4 A2 3 A3 3 A5 4 A4 3 A1 4 A6 VCC 1 B1 GND GND VCC 1 B2 1 B3 4 B6 4 B7 GND 2 B2 2 B4 1 B4 1 B5 1 B7 2 B6 2 B8 3 B7 4 B2 3 B3 3 B5 4 B4 3 B1 1 B6 1 B8 2 B1 2 B7 2 B3 2 B5 3 B6 3 B8 3 B2 3 B4 4 B1 4 B3 GND VCC GND VCC GND GND VCC GND GND GND 3 A7 3 A6 GND 1 OE 3 OE 4 A5 4 A7 4 A8 4 OE 4 B8 4 B5 VCC GND 2 DIR 1 DIR VCC GND GND GND 2 OE 3 DIR 4 DIR |
Số phần tương tự - 74ALVCH32245BFG |
|
Mô tả tương tự - 74ALVCH32245BFG |