công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34250FTA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC34250FTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  HARD DISK DRIVE READ CHANNEL
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC34250FTA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC34250FTA Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC34250FTA Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC34250FTA Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC34250FTA Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MC34250
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
FTA SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 840F–01
(Thin QFP)
ISSUE O
OUTLINE DIMENSIONS
BASE
METAL
N
F
J
D
SECTION AE-AE
CE
H
M
-AB-
Y
DETAIL AD
0.10
(0.004)
-AC-
NOTES:
1 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2 CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3 DATUM PLANE -AB- IS LOCATED AT BOTTOM OF
LEAD AND IS COINCIDENT WITH THE LEAD
WHERE THE LEAD EXITS THE PLASTIC BODY AT
THE BOTTOM OF THE PARTING LINE.
4 DATUMS -T-, -U- AND -Z- TO BE DETERMINED AT
DATUM PLANE -AC-.
5 DIMENSIONS S AND V TO BE DETERMINED AT
SEATING PLANE -AC-.
6 DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS
0.25 (0.010 ) PER SIDE. DIMENSIONS A AND B DO
INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE
DETERMINED AT DATUM PLANE -AB-.
7 DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. DAMBAR PROTRUSION SHALL
NOT CAUSE THE D DIMENSION TO EXCEED
0.350 (0.014).
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
9.950
10.050
0.392
0.396
MILLIMETERS
B
9.950
10.050
0.392
0.396
C
1.400
1.600
0.055
0.063
D
0.170
0.270
0.007
0.011
E
1.350
1.450
0.053
0.057
F
0.170
0.230
0.007
0.009
G
0.500 BSC
0.020 BSC
H
0.050
0.150
0.002
0.006
J
0.090
0.200
0.004
0.008
K
0.450
0.550
0.018
0.022
L
M
N
0.090
0.160
0.004
0.006
P
Q
1
5
R
0.100
0.200
0.004
0.008
S
11.900
12.100
0.469
0.476
V
11.900
12.100
0.469
0.476
W
X
Y
1.000 REF
12 REF
0.200 REF
0.039 REF
0.008 REF
0.010 BSC
0.250 BSC
7.500 BSC
0.295 BSC
L
-U-
-T-
V
B
-Z-
L
DETAIL AA
S
A
1
16
32
33
48
49
64
17
R
Q
K
W
X
0.20 (0.008)
AB
M
Z
T–U
S
S
0.20 (0.008)
AC
M
Z
T–U
S
S
0.050 (0.002) T–U
DETAIL AD
G
P
AE
AE
-T-, -U-, -Z-
DETAIL AA
°
12 REF
°
12 REF
°
12 REF
°
°
1
°
°
5
°


Số phần tương tự - MC34250FTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC3425 ONSEMI-MC3425 Datasheet
170Kb / 12P
   POWER SUPPLY SUPERVISORY/ OVER AND UNDERVOLTAGE PROTECTION CIRCUIT
1996 REV 2
MC3425P1 ONSEMI-MC3425P1 Datasheet
170Kb / 12P
   POWER SUPPLY SUPERVISORY/ OVER AND UNDERVOLTAGE PROTECTION CIRCUIT
1996 REV 2
More results

Mô tả tương tự - MC34250FTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HA166024FP HITACHI-HA166024FP Datasheet
150Kb / 6P
   Read/Write IC for Hard Disk Drive
logo
Sony Corporation
CXA3541N SONY-CXA3541N Datasheet
190Kb / 17P
   2-channel Read/Write Amplifier for GMR-Ind Head Hard Disk Drive
logo
IBM
09N4268 IBM-09N4268 Datasheet
2Mb / 54P
   ThinkPad Hard Disk Drive
logo
Sony Corporation
CXA3238TN SONY-CXA3238TN Datasheet
333Kb / 27P
   6/4-channel Read/Write Amplifier for GMR-Ind Head Hard Disk Drive
logo
Samsung semiconductor
P80 SAMSUNG-P80 Datasheet
596Kb / 36P
   HARD DISK DRIVE service manual
logo
Sony Corporation
CXA1940N SONY-CXA1940N Datasheet
225Kb / 16P
   4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
logo
NXP Semiconductors
TDA5360 PHILIPS-TDA5360 Datasheet
198Kb / 34P
   Pre-Amplifier for Hard Disk Drive with MR-Read / Inductive Write Heads
1998 Jul 30
logo
Sony Corporation
CXA3170AN SONY-CXA3170AN Datasheet
232Kb / 18P
   6ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA1829N SONY-CXA1829N Datasheet
264Kb / 15P
   8ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Heads of Hard Disk Drive
logo
AAEON Technology
9741692005 AAEON-9741692005 Datasheet
113Kb / 1P
   Standard 3.5??IDE Hard Disk Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com