công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCC400-600 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - XP Power Limited

tên linh kiện MCC400-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Baseplatecooled
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

MCC400-600 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - XP Power Limited

  MCC400-600 Datasheet HTML 1Page - XP Power Limited MCC400-600 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
09-Oct-14
Model Number & Ratings
Mechanical Details
MCC400/600
MCC400-600: CN1 25-Pin Input Connector
Pin
Function
Pin
Function
1
DC OK
14
DC OK RTN
2
Global Inhibit
15
Global Inhibit RTN
3
N/C
16
Negative Input
4
Negative Input
17
Negative Input
5
Negative Input
18
Negative Input
6
Negative Input
19
Negative Input
7
Negative Input
20
Negative Input
8
Negative Input
21
Positive Input
9
Positive Input
22
Positive Input
10
Positive Input
23
Positive Input
11
Positive Input
24
Positive Input
12
Positive Input
25
Positive Input
13
Positive Input
MCC400-600: CN2 9-Pin Aux Output Connector
Pin
Function
Pin
Function
1
External Holdup Positive
6
External Holdup Negative
2
External Holdup Positive
7
External Holdup Negative
3
N/C
8
Aux Output Negative
4
Aux Output Positive
9
Aux Output Negative
5
Aux Output Positive
MCC400-600: Signals Connector
Pin
Function
Pin
Function
1
Disable
4
DC OK RTN
2
+sense
5
Disable RTN
3
-sense
6
DC OK
1. Modules 1 to 4 available for MCC400/600
e.g. MCC4Q2D2J2L2PED.
2. 4 series output modules to be used with
single MCC400/600 models only.
3. DC-DC output modules are stress-screened for
-55
˚C to +90 ˚C operation.
4. Low cost option with passive EMI filtering only.
No auxiliary output, EMI to EN55022 level B only.
5. Global inhibit will also turn off the auxiliary output
- Option A.
S - Standard
E - Screening option(3)
A - Auxiliary Turn Off(5)
D - DC OK, leave blank if not required
Q - Low noise output
L - Passive filtering only(4)
P - Conformal coating
1
2
3
4
MCC400/600:
Single (S), Dual (D), Triple (T) or Quad (Q)
(4 slots max where all slots must be filled)
Modules Output Voltage / Current Rating
V
I
W
Slots
Code
3.3
22.7 A
75 W
1
2C
3.3
45.4 A 150 W
2
3C
3.3
80.0 A 264 W
4
4C (2)
5
20.0 A 100 W
1
2D
5
40.0 A 200 W
2
3D
5
80.0 A 400 W
4
4D (2)
12
8.3 A 100 W
1
2J
12
16.6 A 200 W
2
3J
12
33.3 A 400 W
4
4J (2)
15
6.6 A 100 W
1
2L
15
13.3 A 200 W
2
3L
15
26.7 A 400 W
4
4L (2)
24
4.1 A 100 W
1
2P
24
8.3 A 200 W
2
3P
24
16.7 A 400 W
4
4P (2)
28
3.5 A 100 W
1
2Q
28
7.1 A 200 W
2
3Q
28
14.3 A 400 W
4
4Q (2)
36
2.78 A 100 W
1
2T
36
5.56 A 200 W
2
3T
36
11.11 A 400 W
4
4T
48
2.1 A 100 W
1
2W
48
4.1 A 200 W
2
3W
48
8.3 A 400 W
4
4W (2)
Chassis Designations, Power & Sizes
Code
Power
Slots
MCC4
400 W
4
MCC6
400 W + 200 W Aux
4
MCC
4
Q
2J
2J
2J
2J
E
X
X
X
X
Harwin 2mm Datamate Connector.
Horizontal male. p/n: M80-8410642
Mates with p/n: M80-8890605
Signal Connector
4
3
2
1
6
5
3
M4 output studs polarity marked on
PCB silk screen. Output polarity varies
for multiple outputs.
1 2
=
1. All dimensions are in inches (mm).
2. Weight: MCC400/600: 2.31 lb (1.05kg) max.
3. Tolerance: ±0.008 in (±0.2 mm).
4. Max Torque: M4 studs 17.7 lbs-in (2.0 Nm)
5. For mating signal connector kit order part number MCC-SIG CON KIT
MCC400 600
4 SLOTS
1.083
(27.5)
6.496
(165.0)
6.102
(155.0)
5.630
(143.0)
0.886
(22.5)
7.283
(185.0)
Auxiliary
output
and external
hold-up
connector:
9-way D sub
socket
Input control
and alarm
connector:
25-way D sub
plug
6 x user fixing
holes 4 20
2.756
(70.0)
2.756
(70.0)
0.756
(19.2)
1
1
3
2
3
Notes
Notes


Số phần tương tự - MCC400-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Electronics
MCC4028 MICRO-ELECTRONICS-MCC4028 Datasheet
136Kb / 4P
   BCD-TO-DECIMAL DECODER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com