công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5102EVM bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5102EVM
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8-V ANALOG SUPPLY, 10-BIT, 65/40 MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH INTERNAL REFERENCE
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5102EVM bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5102EVM Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS5102EVM Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
ADS5102
ADS5103
SLAS351B – OCTOBER 2001 – REVISED DECEMBER 2001
11
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 11
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
ADS5102
INTERNAL VREF VALUES
vs
ANALOG SUPPLY VOLTAGE
DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 65 MHz
fi = 32.49 MHz at –1 dBFS
Analog Supply Voltage – V
REFT-REFB
REFB
REFT
Figure 12
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
–40 –30 –20 –10 0
1020 304050607080 90
ADS5102
INTERNAL VREF VALUES
vs
TEMPERATURE
AVDD = DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 65 MHz
fi = 32.49 MHz at –1 dBFS
T – Temperature –
°C
REFT-REFB
REFB
REFT
Figure 13
50
55
60
65
70
75
80
–20 –18 –16 –14 –12 –10
–8
–6
–4
–20
ADS5102
SPURIOUS FREE DYNAMIC RANGE
vs
ANALOG INPUT LEVEL
AVDD = DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 65 MHz
fi = 32.49 MHz
Analog Input Level – dB
Figure 14
50
55
60
65
70
75
80
–20 –18 –16 –14 –12 –10
–8
–6
–4
–20
ADS5103
SPURIOUS FREE DYNAMIC RANGE
vs
ANALOG INPUT LEVEL
AVDD = DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 40 MHz
fi = 19.99 MHz
Analog Input Level – dB


Số phần tương tự - ADS5102EVM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5120 TI-ADS5120 Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120 TI1-ADS5120 Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120CGHK TI-ADS5120CGHK Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120CGHK TI1-ADS5120CGHK Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120CZHK TI1-ADS5120CZHK Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS5102EVM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9609 AD-AD9609 Datasheet
1Mb / 32P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9609 AD-AD9609_17 Datasheet
1Mb / 33P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9204 AD-AD9204 Datasheet
1Mb / 36P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9629 AD-AD9629 Datasheet
984Kb / 32P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9629 AD-AD9629_17 Datasheet
906Kb / 33P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9266BCPZ-20 AD-AD9266BCPZ-20 Datasheet
870Kb / 32P
   16-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. A
AD9629BCPZ-80 AD-AD9629BCPZ-80 Datasheet
984Kb / 32P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9649 AD-AD9649 Datasheet
1Mb / 32P
   14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9649BCPZ-20 AD-AD9649BCPZ-20 Datasheet
1Mb / 32P
   14-Bit, 20/40/65/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9649 AD-AD9649_17 Datasheet
1Mb / 33P
   14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com