công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5102 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5102
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8-V ANALOG SUPPLY, 10-BIT, 65/40 MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH INTERNAL REFERENCE
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5102 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5102 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5102 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
ADS5102
ADS5103
SLAS351B – OCTOBER 2001 – REVISED DECEMBER 2001
10
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0
64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960
Code
ADS5103
DIFFERENTIAL NONLINEARITY
AVDD = DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 40 MHz
1024
Figure 8
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
0
ADS5102
INTEGRAL NONLINEARITY
0
64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960
Code
AVDD = DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 65 MHz
1024
Figure 9
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
ADS5103
INTEGRAL NONLINEARITY
0
64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960
Code
AVDD = DVDD = 1.8 V
DRVDD = 3.3 V
Fclk = 40 MHz
1024
Figure 10


Số phần tương tự - ADS5102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5120 TI-ADS5120 Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120 TI1-ADS5120 Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120CGHK TI-ADS5120CGHK Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120CGHK TI1-ADS5120CGHK Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5120CZHK TI1-ADS5120CZHK Datasheet
458Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS5102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9609 AD-AD9609 Datasheet
1Mb / 32P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9609 AD-AD9609_17 Datasheet
1Mb / 33P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9204 AD-AD9204 Datasheet
1Mb / 36P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9629 AD-AD9629 Datasheet
984Kb / 32P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9629 AD-AD9629_17 Datasheet
906Kb / 33P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9266BCPZ-20 AD-AD9266BCPZ-20 Datasheet
870Kb / 32P
   16-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. A
AD9629BCPZ-80 AD-AD9629BCPZ-80 Datasheet
984Kb / 32P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9649 AD-AD9649 Datasheet
1Mb / 32P
   14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9649BCPZ-20 AD-AD9649BCPZ-20 Datasheet
1Mb / 32P
   14-Bit, 20/40/65/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9649 AD-AD9649_17 Datasheet
1Mb / 33P
   14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com