công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33293ATV bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC33293ATV
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD LOW SIDE SWITCH
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC33293ATV bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MC33293ATV Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC33293ATV Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
MC33293A
7
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
(All Outputs Off)
NOTE: Rise and fall times are exaggerated for emphasis.
VOoff(th)
* If the open occurs after the output has been off, the
delay time is much less than tos(off).
Open Load
Fault Reported
3.0V
2.5V
0V
VO
Vload
1.0V
0V
VStatus
Vin
5.0V
0V
5.0V
NOTE: Rise and fall times are exaggerated for emphasis.
IOon(th)
* If the open occurs after the output has been on,
the delay time is much less than tos(on).
(Normal Load)
Open Load
Fault Ends
Open Load
Fault Reported
1.0V
0A
IO
1.0A
1.0V
0V
VStatus
Vin
5.0V
0V
3.0V
5.0V
Figure 3. Fault Status Operation with an Output-On, Open-Load Fault
Figure 4. Fault Status Operation with an Output-Off, Open-Load Fault
Open Load
Fault Ends
tos(on) *
tos(off) *
ts(reset)


Số phần tương tự - MC33293ATV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33290 FREESCALE-MC33290 Datasheet
226Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
MC33290D FREESCALE-MC33290D Datasheet
786Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
MC33290D/R2 FREESCALE-MC33290D/R2 Datasheet
226Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
MC33290DR2 FREESCALE-MC33290DR2 Datasheet
786Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
Motorola, Inc
MC33291 MOTOROLA-MC33291 Datasheet
633Kb / 24P
   Eight Output Switch with Serial Peripheral Interface I/O
More results

Mô tả tương tự - MC33293ATV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
Q67006-A9315 INFINEON-Q67006-A9315 Datasheet
740Kb / 17P
   Smart Quad Low-Side Switch
V1.1 26.Aug. 2002
TLE6220GP INFINEON-TLE6220GP Datasheet
739Kb / 17P
   Smart Quad Low-Side Switch???
V1.1 26.Aug. 2002
TLE6220GP INFINEON-TLE6220GP_09 Datasheet
378Kb / 19P
   Smart Quad Low-Side Switch
V2.2 2009-11-18
TLE6225G INFINEON-TLE6225G Datasheet
238Kb / 9P
   Smart Quad Low-Side Switch?
V2.1 26.Aug. 2002 1
TLE6216G INFINEON-TLE6216G Datasheet
267Kb / 17P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
V7.1 18.10.02
TLE6228GP INFINEON-TLE6228GP_10 Datasheet
1Mb / 19P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
V4.1 2010-07-10
TLE6217G INFINEON-TLE6217G Datasheet
207Kb / 20P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
V5 30. 07. 2002
TLE6217G INFINEON-TLE6217G_08 Datasheet
391Kb / 19P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
Rev. 6.1, 2008-04
logo
STMicroelectronics
L9332 STMICROELECTRONICS-L9332 Datasheet
255Kb / 17P
   Quad intelligent power low side switch
logo
Infineon Technologies A...
TLE6228GP INFINEON-TLE6228GP Datasheet
753Kb / 18P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch?
V3.1 26. Aug. 2002 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com