công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33293AT Datasheet(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC33293AT
Nội dung chi tiết  QUAD LOW SIDE SWITCH
tải về  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
MC33293A
8
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
NOTE: Rise and fall times are exaggerated for emphasis.
1.0V
Output
Shutdown
0A
IO
Refresh
(Turn on and test load)
Output
Shutdown
Over-Current
condition occurs
1.0A
IDS(limit)
1.0V
0V
VFault Status
Vin
5.0V
0V
3.0V
5.0V
NOTE: Rise and fall times are exaggerated for emphasis.
(Normal Load)
0A
IO
Figure 5. Fault Status Operation with Turn On into an Over-Current Load
Over-Current
condition Ends
Refresh
(Turn on and test load)
Output
Shutdown
Over-Current
condition at Turn On
1.0A
IDS(limit)
1.0V
0V
5.0V
0V
3.0V
5.0V
Figure 6. Fault Status Operation with Over-Current Load after Turn On
Vin
VFault Status
tref
toc
toc
tref



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn