công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33293A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC33293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD LOW SIDE SWITCH
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC33293A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC33293A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC33293A Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
MC33293A
6
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
14
4
MC33293A
Response Times
Test Circuit
VO
8
Gnd
Vload
13V
VPWR 7
13
13V
15
1
2
Out 4
Out 3
Out 2
Out 1
Select
Input 3 & 4
6
11
Input 1 & 2
5
10
Vin
Status
Input 4
Input 3
Input 2
Input 1
12
13
3
Input
50
Gnd
Input
2% Duty Cycle
100
µs
0V
10V
ton(dly)
1.0V
90%
10%
Figure 2. Switching Speed Test Circuit and Response Times
0V
VO
Vin
13V
0V
3.0V
5.0V
50
tf
toff
toff(dly)
tr
ton


Số phần tương tự - MC33293A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33290 FREESCALE-MC33290 Datasheet
226Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
MC33290D FREESCALE-MC33290D Datasheet
786Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
MC33290D/R2 FREESCALE-MC33290D/R2 Datasheet
226Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
MC33290DR2 FREESCALE-MC33290DR2 Datasheet
786Kb / 12P
   ISO K Line Serial Link Interface
logo
Motorola, Inc
MC33291 MOTOROLA-MC33291 Datasheet
633Kb / 24P
   Eight Output Switch with Serial Peripheral Interface I/O
More results

Mô tả tương tự - MC33293A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
Q67006-A9315 INFINEON-Q67006-A9315 Datasheet
740Kb / 17P
   Smart Quad Low-Side Switch
V1.1 26.Aug. 2002
TLE6220GP INFINEON-TLE6220GP Datasheet
739Kb / 17P
   Smart Quad Low-Side Switch???
V1.1 26.Aug. 2002
TLE6220GP INFINEON-TLE6220GP_09 Datasheet
378Kb / 19P
   Smart Quad Low-Side Switch
V2.2 2009-11-18
TLE6225G INFINEON-TLE6225G Datasheet
238Kb / 9P
   Smart Quad Low-Side Switch?
V2.1 26.Aug. 2002 1
TLE6216G INFINEON-TLE6216G Datasheet
267Kb / 17P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
V7.1 18.10.02
TLE6228GP INFINEON-TLE6228GP_10 Datasheet
1Mb / 19P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
V4.1 2010-07-10
TLE6217G INFINEON-TLE6217G Datasheet
207Kb / 20P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
V5 30. 07. 2002
TLE6217G INFINEON-TLE6217G_08 Datasheet
391Kb / 19P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch
Rev. 6.1, 2008-04
logo
STMicroelectronics
L9332 STMICROELECTRONICS-L9332 Datasheet
255Kb / 17P
   Quad intelligent power low side switch
logo
Infineon Technologies A...
TLE6228GP INFINEON-TLE6228GP Datasheet
753Kb / 18P
   Smart Quad Channel Low-Side Switch?
V3.1 26. Aug. 2002 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com