công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC14XXXBCP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc |
|
MC14XXXBCP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc |
5 / 7 page MOTOROLA CMOS LOGIC DATA 5 MC14580B LOGIC DIAGRAM 16 15 17 18 19 20 9 8 W0 W1 D0 D1 D2 D3 WE CLOCK R0A 13 C D Q C D Q C D Q C D Q C D Q Q C D Q Q R0B 11 3–STATE A 3 R1A 14 R1B 10 C D Q Q C D Q Q C D Q Q C D Q Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q C D 3–STATE Q 21 3–STATE B 7 6 5 4 1 2 23 22 Q3A Q2A Q1A Q0A Q3B Q2B Q1B Q0B TRUTH TABLE Clock WE Write 1 Write 0 Read 1A Read 0A Read 1B Read 0B 3–State A 3–State B Dn QnA QnB 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 X X X X X X X 1 1 X No Change No Change X X X X X X X X 0 0 X Z Z 0 X X X X X X X 1 1 X No Change No Change 1 X X X X X X X 1 1 X No Change No Change 1 0 0 0 1 1 0 1 1 Dn to word 0 Contents of word 1 displayed Contents of word 2 displayed 0 0 0 0 1 1 0 1 1 Word 0 not altered Contents of word 1 displayed Contents of word 2 displayed Z = High Impedance X = Don’t Care |
Số phần tương tự - MC14XXXBCP |
|
Mô tả tương tự - MC14XXXBCP |