công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCW70LT1G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BCW70LT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BCW70LT1G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  BCW70LT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BCW70LT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BCW70LT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BCW70LT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BCW70LT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BCW70LT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
BCW70LT1G
www.onsemi.com
5
TYPICAL DYNAMIC CHARACTERISTICS
Figure 12. Current−Gain — Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 13. Capacitance
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
500
0.5
10
50
70
100
200
300
0.7 1.0
2.0
3.0
5.0 7.0
10
20
30
50
TJ = 25°C
VCE = 20 V
5.0 V
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
0.05
Cib
Cob
TJ = 25°C
Figure 14. Thermal Response
t, TIME (ms)
1.0
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.07
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
100
200
500
1.0k 2.0k
5.0k 10k
20k
50k 100
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
SINGLE PULSE
DUTY CYCLE, D = t1/t2
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1 (SEE AN-569)
ZqJA(t) = r(t) w RqJA
TJ(pk) - TA = P(pk) ZqJA(t)
t1
t2
P(pk)
FIGURE 16
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
104
-4
0
Figure 15. Typical Collector Leakage Current
DESIGN NOTE: USE OF THERMAL RESPONSE DATA
A train of periodical power pulses can be represented by the model
as shown in Figure 16. Using the model and the device thermal
response the normalized effective transient thermal resistance of
Figure 14 was calculated for various duty cycles.
To find ZqJA(t), multiply the value obtained from Figure 14 by the
steady state value RqJA.
Example:
Dissipating 2.0 watts peak under the following conditions:
t1 = 1.0 ms, t2 = 5.0 ms (D = 0.2)
Using Figure 14 at a pulse width of 1.0 ms and D = 0.2, the reading
of r(t) is 0.22.
The peak rise in junction temperature is therefore
DT = r(t) x P(pk) x RqJA = 0.22 x 2.0 x 200 = 88°C.
For more information, see AN−569.
10-2
10-1
100
101
102
103
-2
0
0
+ 20
+ 40
+ 60
+ 80 + 100 + 120 + 140 + 160
VCC = 30 V
ICEO
ICBO
AND
ICEX @ VBE(off) = 3.0 V


Số phần tương tự - BCW70LT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BCW70LT1G ONSEMI-BCW70LT1G Datasheet
271Kb / 6P
   General Purpose Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - BCW70LT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com