công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14XXXBCP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14XXXBCP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase Comparator and Programmable Counters
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14XXXBCP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC14XXXBCP Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC14XXXBCP Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
MC14568B
6
Typical Maximum Frequency Divider D1
Division ratios: 4, 64 or 100 (CL = 50 pF)
Typical Maximum Frequency Divider D1
Division ratio: 16 (CL = 50 pF)
Typical Maximum Frequency Divider D2
Division ratio: 2 (CL = 50 pF)
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
+ 100
+ 80
+ 60
+ 40
+ 20
0
– 20
– 40
T, TEMPERATURE (
°C)
VDD = 15 V
VDD = 10 V
VDD = 5 V
12
10
8
6
4
2
0
+ 100
+ 80
+ 60
+ 40
+ 20
0
– 20
– 40
T, TEMPERATURE (
°C)
VDD = 15 V
VDD = 10 V
VDD = 5 V
6
5
4
3
2
1
0
+ 100
+ 80
+ 60
+ 40
+ 20
0
– 20
– 40
T, TEMPERATURE (
°C)
VDD = 15 V
VDD = 10 V
VDD = 5 V


Số phần tương tự - MC14XXXBCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14XXXBCP MOTOROLA-MC14XXXBCP Datasheet
223Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
MC14XXXBCP MOTOROLA-MC14XXXBCP Datasheet
310Kb / 13P
   NBCD Adder
MC14XXXBCP MOTOROLA-MC14XXXBCP Datasheet
704Kb / 15P
   SYNCHRONUS PRESETTABLE 4-BIT COUNTERS
MC14XXXBCP MOTOROLA-MC14XXXBCP Datasheet
234Kb / 7P
   4x4 Multiport Register
MC14XXXBCP MOTOROLA-MC14XXXBCP Datasheet
266Kb / 8P
   24-Stage Frequency Driver
More results

Mô tả tương tự - MC14XXXBCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
ICM7240 MAXIM-ICM7240 Datasheet
349Kb / 8P
   Fixed And Programmable Timer/Counters
logo
Motorola, Inc
MC4316 MOTOROLA-MC4316 Datasheet
1Mb / 21P
   PROGRAMMABLE MODULO- N COUNTERS
logo
Toshiba Semiconductor
TC5081AP TOSHIBA-TC5081AP Datasheet
68Kb / 4P
   PHASE COMPARATOR
TC5081BP TOSHIBA-TC5081BP Datasheet
178Kb / 6P
   PHASE COMPARATOR
logo
National Semiconductor ...
MM54C932 NSC-MM54C932 Datasheet
121Kb / 6P
   Phase Comparator
DM7556 NSC-DM7556 Datasheet
155Kb / 8P
   TRI-STATE Programmable Binary Counters
logo
STMicroelectronics
HCC40160B-40161B STMICROELECTRONICS-HCC40160B-40161B Datasheet
320Kb / 15P
   SYNCHRONOUS PROGRAMMABLE 4-BIT COUNTERS
HCC40160B STMICROELECTRONICS-HCC40160B Datasheet
310Kb / 15P
   SYNCHRONOUS PROGRAMMABLE 4-BIT COUNTERS
logo
National Semiconductor ...
LP265 NSC-LP265 Datasheet
209Kb / 10P
   Micropower Programmable Quad Comparator
logo
Intersil Corporation
CD40160BMS INTERSIL-CD40160BMS Datasheet
156Kb / 13P
   CMOS Synchronous Programmable 4-Bit Counters
December 1992
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com