công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G06CT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - XP Power Limited

tên linh kiện G06CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

G06CT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - XP Power Limited

Back Button G06CT Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 4Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 5Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 6Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 7Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 8Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 9Page - XP Power Limited G06CT Datasheet HTML 10Page - XP Power Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
4726BH01
PAGE 9
WWW.XPPOWER.COM
G SERIES
GND
GND
INPUT+
INPUT-
OUTPUT+
OUTPUT-
INPUT+
INPUT-
OUTPUT+
OUTPUT-
INPUT+
INPUT-
OUTPUT+
OUTPUT-
DUAL OUTPUT-CENTER-TAP
G-Series
G-Series
G-CT-Series
G25
G25
12V
V3 = +2500V, +0.6mA
V4 = -2500V, -0.6mA
G50CT
12V
V1= +2500V, +0.3mA
V2 = -2500V, -0.3mA
APPLICATION NOTES


Số phần tương tự - G06CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerbox
G06CT POWERBOX-G06CT Datasheet
564Kb / 3P
   1.5-10 WATTS SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
More results

Mô tả tương tự - G06CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
AG01 XPPOWER-AG01 Datasheet
907Kb / 10P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
GP01 XPPOWER-GP01 Datasheet
568Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
E02 XPPOWER-E02 Datasheet
581Kb / 7P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
F02 XPPOWER-F02 Datasheet
622Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
FS02 XPPOWER-FS02 Datasheet
685Kb / 9P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
AH01 XPPOWER-AH01 Datasheet
1Mb / 10P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
QH01 XPPOWER-QH01 Datasheet
1Mb / 14P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
Bel Fuse Inc.
GPBW52V04 BEL-GPBW52V04 Datasheet
470Kb / 8P
   BOLERO HV DC/DC CONVERTERS
GPBR52V04A BEL-GPBR52V04A Datasheet
1Mb / 9P
   BOLERO HV DC/DC CONVERTERS
GPBW24V0 BEL-GPBW24V0_11 Datasheet
1Mb / 8P
   BOLERO HV DC/DC CONVERTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com