công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQY414TR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQY414TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY414TR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button KAQY414TR Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414TR Datasheet HTML 12Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M01002.5
- 9 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQY414 Series
4PIN 400V N.C. TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
 Numbering System
KAQY414 X (Y)
Note:
KAQY414 = Part No.
X = Lead form option ( blank、S or A )
Y = Tape and reel option ( TLD、TRU、TL、TR )
Option
Description
Packing quantity
A (TLD)
surface mount type package + TL tape & reel option
2000 units per reel
A (TRU)
surface mount type package + TR tape & reel option
2000 units per reel
S (TL)
small outline for surface mount type package +
TL tape & reel option
2000 units per reel
S (TR)
small outline for surface mount type package +
TR tape & reel option
2000 units per reel
 Recommended Pad Layout for Surface Mount Lead Form
8.3
1.9
6
1.2
4-pin SMD
1. Surface mount type.
2. Small outline for
surface mount type.
4-pin SOP
Unit:mm


Số phần tương tự - KAQY414TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY414 COSMO-KAQY414 Datasheet
413Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY414A COSMO-KAQY414A Datasheet
161Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQY414H COSMO-KAQY414H Datasheet
196Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY414HA COSMO-KAQY414HA Datasheet
161Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQY414H COSMO-KAQY414H_11 Datasheet
162Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
More results

Mô tả tương tự - KAQY414TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY412 COSMO-KAQY412_15 Datasheet
277Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY412 COSMO-KAQY412 Datasheet
493Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW414 COSMO-KAQW414_15 Datasheet
247Kb / 12P
   8PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV414 COSMO-KAQV414_15 Datasheet
270Kb / 12P
   6PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV414 COSMO-KAQV414 Datasheet
489Kb / 12P
   6PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY214 COSMO-KAQY214_15 Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 400V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQW614 COSMO-KAQW614_15 Datasheet
257Kb / 12P
   8PIN 400V N.O. N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412_15 Datasheet
276Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV412 COSMO-KAQV412_15 Datasheet
291Kb / 12P
   6PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412 Datasheet
632Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com