công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQY414ATL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQY414ATL
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY414ATL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button KAQY414ATL Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY414ATL Datasheet HTML 12Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M01002.5
- 8 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQY414 Series
4PIN 400V N.C. TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Recommended Soldering Conditions
(a) Infrared reflow soldering:
Peak reflow soldering:
Time of peak reflow temperature:
Time of temperature higher than 230℃:
Time to preheat temperature from
180~190℃:
Number of reflows:
Flux:
260℃ or below (package surface temperature)
10 sec
30-60 sec
60-120 sec
Two
Rosin flux containing small amount of chlorine
(The flux with a maximum chlorine content of 0.2
Wt% is recommended.)
Recommended Temperature Profile of Infrared Reflow
1 8 0 ℃
1 9 0 ℃
2 3 0 ℃
2 6 0
6 0 -1 2 0 s e c
3 0 -6 0 s e c
t (s )
1 0 s e c M a x .
(b) Wave soldering:
Temperature:
Time:
Preheating conditions:
Number of times:
Flux:
260℃ or below (molten solder temperature)
10 seconds or less
120℃ or below (package surface temperature)
One
Rosin flux containing small amount of chlorine (The flux with a
maximum chlorine content of 0.2 Wt% is recommended.)
(c) Cautions:
Fluxes:
Avoid removing the residual flux with freon-based and
chlorine-based cleaning solvent.
Avoid shorting between portion of frame and leads.


Số phần tương tự - KAQY414ATL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY414A COSMO-KAQY414A Datasheet
161Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
More results

Mô tả tương tự - KAQY414ATL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY412 COSMO-KAQY412_15 Datasheet
277Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY412 COSMO-KAQY412 Datasheet
493Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW414 COSMO-KAQW414_15 Datasheet
247Kb / 12P
   8PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV414 COSMO-KAQV414_15 Datasheet
270Kb / 12P
   6PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV414 COSMO-KAQV414 Datasheet
489Kb / 12P
   6PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY214 COSMO-KAQY214_15 Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 400V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQW614 COSMO-KAQW614_15 Datasheet
257Kb / 12P
   8PIN 400V N.O. N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412_15 Datasheet
276Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV412 COSMO-KAQV412_15 Datasheet
291Kb / 12P
   6PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412 Datasheet
632Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com