công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQY217TR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQY217TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN 200V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY217TR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button KAQY217TR Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY217TR Datasheet HTML 12Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M000002.5
- 11 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQY217 Series
4PIN 200V N.O TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
 4-pin SOP Carrier Tape & Reel
0.30
4.0
2.0
12.00
2.4±0.3
7.6±0.4
1.5
16.4
2.0
Direction of feed from reel
TL
Direction of feed from reel
TR
TOLERANCE
±0.2mm
Unit
mm


Số phần tương tự - KAQY217TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY217 COSMO-KAQY217 Datasheet
415Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY217A COSMO-KAQY217A Datasheet
161Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQY217H COSMO-KAQY217H Datasheet
194Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY217HA COSMO-KAQY217HA Datasheet
161Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQY217H COSMO-KAQY217H_11 Datasheet
166Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
More results

Mô tả tương tự - KAQY217TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY210 COSMO-KAQY210_15 Datasheet
256Kb / 12P
   4PIN 350V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY213 COSMO-KAQY213 Datasheet
485Kb / 12P
   4PIN 250V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQY212 COSMO-KAQY212_15 Datasheet
264Kb / 12P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216 COSMO-KAQY216_15 Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KCP1008 COSMO-KCP1008_15 Datasheet
209Kb / 11P
   4PIN 100V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216 COSMO-KAQY216 Datasheet
473Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KCP1017 COSMO-KCP1017_15 Datasheet
217Kb / 11P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY212SE COSMO-KAQY212SE_15 Datasheet
204Kb / 12P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY213 COSMO-KAQY213_15 Datasheet
267Kb / 12P
   4PIN 250V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQY214 COSMO-KAQY214_15 Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 400V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com