công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQY412TL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQY412TL
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY412TL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button KAQY412TL Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY412TL Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M01001.5
- 7 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQY412 Series
4PIN 60V N.C. TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
 Using Methods
Examples of resistance value to control LED forward current (IF=5mA)
1
2
3
4
R
E
E
R
3.3V
Approx. 330 Ω
5V
Approx. 640 Ω
12V
Approx. 1.9K Ω
15V
Approx. 2.5K Ω
24V
Approx. 4.1K Ω
1.
LED forward current must be more than 5mA,at E min.
2.
LED forward current must be less than 50mA,at E max.
Emax.
Emin.
Regulate the spike voltage generated on the inductive load as follows:
2
1
R-C Snubber
3
4
Load
2
1
3
4
Load


Số phần tương tự - KAQY412TL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY412TL COSMO-KAQY412TL Datasheet
493Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY412TLD COSMO-KAQY412TLD Datasheet
493Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - KAQY412TL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY412 COSMO-KAQY412 Datasheet
493Kb / 12P
   4PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY414 COSMO-KAQY414_15 Datasheet
254Kb / 12P
   4PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412_15 Datasheet
276Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV412 COSMO-KAQV412_15 Datasheet
291Kb / 12P
   6PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412 Datasheet
632Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQV412 COSMO-KAQV412 Datasheet
511Kb / 12P
   6PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KCP1017 COSMO-KCP1017_15 Datasheet
217Kb / 11P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY212SE COSMO-KAQY212SE_15 Datasheet
204Kb / 12P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY212 COSMO-KAQY212_15 Datasheet
264Kb / 12P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW612 COSMO-KAQW612_15 Datasheet
271Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com