công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K10106ETRU bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện K10106ETRU
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

K10106ETRU bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button K10106ETRU Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation K10106ETRU Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69P00001.3
- 6 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
K1010 Series
4PIN PHOTOTRANSISTOR
PHOTOCOUPLER
Test Circuit for Response Time
Vce
tr
tf
90%
10%
2
1
3
4
R
Vcc
Vce
IF
IF
L


Số phần tương tự - K10106ETRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
K10106E COSMO-K10106E Datasheet
123Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
More results

Mô tả tương tự - K10106ETRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KP1210 COSMO-KP1210_15 Datasheet
291Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
K3010 COSMO-K3010_15 Datasheet
302Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KT1600 COSMO-KT1600_16 Datasheet
348Kb / 10P
   4PIN LSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KT1300 COSMO-KT1300_16 Datasheet
225Kb / 10P
   4PIN LSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KPS2801 COSMO-KPS2801_15 Datasheet
219Kb / 10P
   4PIN SSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KT1610 COSMO-KT1610_16 Datasheet
182Kb / 10P
   4PIN LSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KT1310 COSMO-KT1310_16 Datasheet
225Kb / 10P
   4PIN LSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KPS2805 COSMO-KPS2805_15 Datasheet
230Kb / 10P
   4PIN SSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KT101X COSMO-KT101X_16 Datasheet
178Kb / 10P
   4PIN LSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
KT1000 COSMO-KT1000_16 Datasheet
177Kb / 10P
   4PIN LSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com