công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQY212TLD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQY212TLD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY212TLD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

  KAQY212TLD Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY212TLD Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M00001.5
- 5 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQY212 Series
4PIN 60V N.O TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Fig.1 Load Current
vs. Ambient Temperature
Fig.2 On Resistance
vs. Ambient Temperature
0
100
200
300
400
500
600
700
0
-20
-40
20
40
60
80
100
0
-4 0
-2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1
2
3
4
5
Ambient Temperature Ta (℃)
Ambient Temperature Ta (℃)
Fig.3 Turn-on Time
vs. Ambient Temperature
Fig.4 Turn-off Time
vs. Ambient Temperature
0
-40
-20
0
20
40
60
80
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
- 4 0
- 2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1 . 0
Ambient Temperature Ta (℃)
Ambient Temperature Ta (℃)
Fig.5 LED Operate Current
vs. Ambient Temperature
Fig.6 LED Turn-off Current
vs. Ambient Temperature
0
-4 0
-20
0
2 0
4 0
60
8 0
1
2
3
4
5
0
-4 0
-2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
0 .5
1 .0
1 .5
2 .0
2 .5
Ambient Temperature Ta (℃)
Ambient Temperature Ta (℃)


Số phần tương tự - KAQY212TLD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY212 COSMO-KAQY212 Datasheet
418Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY212 COSMO-KAQY212 Datasheet
161Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQY212A COSMO-KAQY212A Datasheet
418Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY212A COSMO-KAQY212A Datasheet
163Kb / 7P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQY212H COSMO-KAQY212H Datasheet
195Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - KAQY212TLD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KCP1017 COSMO-KCP1017_15 Datasheet
217Kb / 11P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY212SE COSMO-KAQY212SE_15 Datasheet
204Kb / 12P
   4PIN 60V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY210 COSMO-KAQY210_15 Datasheet
256Kb / 12P
   4PIN 350V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY213 COSMO-KAQY213 Datasheet
485Kb / 12P
   4PIN 250V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQY216 COSMO-KAQY216_15 Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KCP1008 COSMO-KCP1008_15 Datasheet
209Kb / 11P
   4PIN 100V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216 COSMO-KAQY216 Datasheet
473Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY213 COSMO-KAQY213_15 Datasheet
267Kb / 12P
   4PIN 250V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQY214 COSMO-KAQY214_15 Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 400V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET Output
KAQY217 COSMO-KAQY217_15 Datasheet
254Kb / 12P
   4PIN 200V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com