công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQW612 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQW612
Giải thích chi tiết về linh kiện  8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQW612 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - COSMO Electronics Corporation

  KAQW612_15 Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQW612_15 Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M22001.3
- 3 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQW612 Series
8PIN 60V N.O.+N.C. TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
 Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
Item
Symbol
Rating
Unit
Input
Continuous forward current
IF
50
mA
Peak forward current
IFP
1
A
Reverse voltage
VR
5
V
Power dissipation
Pin
100
mW
Derate linearly from 25℃
-
1.3
mW/℃
Output
Breakdown voltage
VB
60
V
Continuous load current
IL
200
mA
Power dissipation
Pout
500
mW
Isolation voltage
Viso
KAQW612S
KAQW612
1500Vrms
5000Vrms
Isolation resistance (Vio=500V)
Riso
≧10
10
Ω
Total power dissipation
Pt
550
mW
Derate linearly from 25℃
-
2.5
mW/℃
Operating temperature
Topr
-40 to +85
Storage temperature
Tstg
-40 to +125
Junction temperature
Tj
100
Soldering temperature 10 seconds
Tsot
260
 Electro-optical Characteristics
(Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Input
Forward voltage
VF
IF=10mA
-
1.2
1.5
V
Operation input current
IFON (N.O)
IFOFF (N.C)
VL=20V, IL=100mA (N.O)
VL=20V, IL≦5μA (N.C)
-
-
3.0
mA
Recovery input current
IFOFF (N.O)
IFON (N.C)
VL=20V, IL≦5μA (N.O)
VL=20V, IL=100mA (N.C)
0.2
-
-
mA
Output
Breakdown voltage
VB
IB=50μA, IF=0mA (N.O)
IB=50μA, IF=10mA (N.C)
60
-
-
V
Off-state leakage current
ILEAK
VL=60V, IF=0mA (N.O)
VL=60V, IF=5mA (N.C)
-
0.2
1.0
1.0
2.0
μA
I/O capacitance
Ciso
VB=0V, f=1MHz
-
6
-
pF
ON resistance
RON
IF=10mA, IL=100mA (N.O)
IF=0mA, IL=100mA (N.C)
-
0.83
2.5
2.5
5.0
Ω
Operate (OFF) time
TON (N.O)
TOFF (N.C)
IF=10mA, VL=20V
IL=100mA, t=10ms
-
0.3
0.6
1.5
1.5
ms
Reverse (ON) time
TOFF (N.O)
TON (N.C)
-
0.1
0.3
1.5
1.5
ms


Số phần tương tự - KAQW612_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQW612A COSMO-KAQW612A Datasheet
182Kb / 10P
   PRODUCT SPECIFICATION
KAQW612A COSMO-KAQW612A Datasheet
488Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW612H COSMO-KAQW612H Datasheet
488Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW612HA COSMO-KAQW612HA Datasheet
488Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW612S COSMO-KAQW612S Datasheet
488Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - KAQW612_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQW612 COSMO-KAQW612 Datasheet
488Kb / 12P
   8PIN 60V N.O.N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW614 COSMO-KAQW614_15 Datasheet
257Kb / 12P
   8PIN 400V N.O. N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412_15 Datasheet
276Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW412 COSMO-KAQW412 Datasheet
632Kb / 12P
   8PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW212 COSMO-KAQW212_15 Datasheet
250Kb / 12P
   8PIN 60V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW414 COSMO-KAQW414_15 Datasheet
247Kb / 12P
   8PIN 400V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW210 COSMO-KAQW210_15 Datasheet
248Kb / 12P
   8PIN 350V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW213 COSMO-KAQW213 Datasheet
480Kb / 12P
   8PIN 250V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW216 COSMO-KAQW216 Datasheet
467Kb / 12P
   8PIN 600V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQW217 COSMO-KAQW217_15 Datasheet
249Kb / 12P
   8PIN 200V N.O. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com