công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14510B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14510B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD Up/Down Counter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14510B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC14510B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC14510B Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
MC14510B
354
Figure 1. Power Dissipation Test Circuit and Waveform
Figure 2. Switching Time Test Circuit and Waveforms
PULSE
GENERATOR
0.01
µF
CERAMIC
VDD
ID
500 pF
PE
CARRY IN
R
UP/DOWN
CLOCK
P1
P2
P3
P4
Q1
Q2
Q3
Q4
CARRY
OUT
CL
CL
CL
CL
CL
20 ns
20 ns
VDD
VSS
90%
50%
10%
CLOCK
VARIABLE
WIDTH
PROGRAMMABLE
PULSE
GENERATOR
VDD
CL
CL
CL
CL
CL
VSS
PE
CARRY IN
R
UP/DOWN
CLOCK
P1
P2
P3
P4
Q1
Q2
Q3
Q4
CARRY
OUT
tsu
trem
50%
50%
VDD
VSS
VDD
VSS
VDD
VSS
VOH
VOL
VSS
VDD
1
fcl
tw(H)
tw(H)
tTLH
tPLH
tPHL
tPLH
tTHL
90%
10%
CARRY OUT ONLY
tw(H)
trem
20 ns
90%
10%
CARRY IN OR
UP/DOWN
CLOCK
PRESET ENABLE
Q1 OR CARRY OUT
RESET


Số phần tương tự - MC14510B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145100 MOTOROLA-MC145100 Datasheet
59Kb / 1P
   Low-Power Complementary MOS
MC145104 MOTOROLA-MC145104 Datasheet
70Kb / 1P
   CMOS LSI (LOW-POWER COMPLEMENTARY MOS) PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
MC145104P MOTOROLA-MC145104P Datasheet
70Kb / 1P
   CMOS LSI (LOW-POWER COMPLEMENTARY MOS) PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
MC145106 MOTOROLA-MC145106 Datasheet
119Kb / 8P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER CMOS
MC145106DW MOTOROLA-MC145106DW Datasheet
119Kb / 8P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC14510B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC4510 PHILIPS-74HC4510 Datasheet
102Kb / 12P
   BCD up/down counter
December 1990
logo
Hitachi Semiconductor
HD14510B HITACHI-HD14510B Datasheet
88Kb / 6P
   BCD Up/Down Counter
logo
NXP Semiconductors
HEF4510B PHILIPS-HEF4510B Datasheet
135Kb / 10P
   BCD up/down counter
January 1995
logo
STMicroelectronics
HCF4510B STMICROELECTRONICS-HCF4510B_02 Datasheet
484Kb / 11P
   PRESETTABLE BCD UP/DOWN COUNTER
logo
List of Unclassifed Man...
SCL4510B ETC1-SCL4510B Datasheet
742Kb / 4P
   CMOS BCD UP/DOWN COUNTER
logo
Toshiba Semiconductor
TC40H192P TOSHIBA-TC40H192P Datasheet
347Kb / 7P
   SYNCHRONOUS BCD UP/DOWN COUNTER
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC192 SLS-SL74HC192 Datasheet
69Kb / 7P
   Presettable BCD/Decade UP/DOWN Counter
logo
Integral Corp.
IN74ACT192 INTEGRAL-IN74ACT192 Datasheet
364Kb / 7P
   PRESETTABLE BCD/DECADE UP/DOWN COUNTER
logo
NXP Semiconductors
74HC192 PHILIPS-74HC192 Datasheet
90Kb / 13P
   Presettable synchronous BCD decade up/down counter
December 1990
logo
Motorola, Inc
SN54LS192 MOTOROLA-SN54LS192 Datasheet
276Kb / 9P
   PRESETTABLE BCD/DECADE UP/DOWN COUNTER PRESETTABLE 4-BIT BINARY UP/DOWN COUNTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com