công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14506UB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14506UB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-wide, 2-input Expandable And-Or-Invert Gate
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14506UB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC14506UB Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14506UB Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14506UB Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14506UB Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14506UB Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14506UB Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14506UB Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
5
MC14506UB
Figure 6. Switching Time Test Circuit and Waveforms
(Data Inputs)
16
VSS
8
ZA
ZB
INH
AA
BA
CA
DA
EA
AB
BB
CB
DB
EB
DIS
PULSE
GENERATOR
CL
VDD
CL
20 ns
20 ns
VDD
VSS
VOH
VOL
OUTPUT
INPUT
90%
50%
10%
tPHL
tPLH
50%
90%
10%
tTHL
tTLH
VDD
Vout
VDD
16
ZA
ZB
INH
AA
BA
CA
DA
EA
AB
BB
CB
DB
EB
DIS
VSS
8
PULSE
GENERATOR
B
A
CL
1 k
A
B
S2
20 ns
20 ns
DISABLE
INPUT
90%
50%
10%
tPLZ
tPZL
VOH
VOL
10%
tPZH
tPHZ
90%
10%
90%
OUTPUT
≈ 2.5 V @ VDD = 5 V,
10 V AND 15 V
≈ 2 V @ VDD = 5 V
≈ 6 V @ VDD = 10 V
≈ 10 V @ VDD = 15 V
S1
* To test other side of circuit connect to this output and
change switch (S1) to other expand input (E).
SWITCH POSITIONS
TEST
S1
S2
tPLZ
A
A
tPHZ
B
B
tPZL
A
A
tPZH
B
B
Figure 7. Switching Time Test Circuit and Waveforms
(For 3–State Output)


Số phần tương tự - MC14506UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145000 MOTOROLA-MC145000 Datasheet
574Kb / 11P
   Low-Power Complementary MOS
MC145001 MOTOROLA-MC145001 Datasheet
574Kb / 11P
   Low-Power Complementary MOS
MC145003 MOTOROLA-MC145003 Datasheet
146Kb / 14P
   128 SEGMENT LCD DRIVERS CMOS
MC145003FU MOTOROLA-MC145003FU Datasheet
146Kb / 14P
   128 SEGMENT LCD DRIVERS CMOS
MC145004 MOTOROLA-MC145004 Datasheet
146Kb / 14P
   128 SEGMENT LCD DRIVERS CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC14506UB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD14506B HITACHI-HD14506B Datasheet
81Kb / 6P
   Dual 2-wide 2-input Expandable AND-OR-INVERT Gate
logo
National Semiconductor ...
DM7450 NSC-DM7450 Datasheet
88Kb / 4P
   Expandable Dual 2-Wide 2-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
Texas Instruments
SN5450 TI1-SN5450_14 Datasheet
317Kb / 9P
[Old version datasheet]   DUAL 2-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATES ONE GATE EXPANDABLE
SN5450 TI-SN5450 Datasheet
114Kb / 4P
[Old version datasheet]   DUAL 2-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATES ONE GATE EXPANDABLE
CD4086B TI-CD4086B Datasheet
539Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATE
logo
Intersil Corporation
CD4086BMS INTERSIL-CD4086BMS Datasheet
85Kb / 9P
   CMOS Expandable 4-Wide 2-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
Texas Instruments
CD4086B TI1-CD4086B_14 Datasheet
828Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS Expandable 4-Wide 2-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
STMicroelectronics
M74HC51 STMICROELECTRONICS-M74HC51 Datasheet
62Kb / 9P
   DUAL 2 WIDE 2 INPUT AND/OR INVERT GATE
August 2001
logo
Fairchild Semiconductor
DM74S51 FAIRCHILD-DM74S51 Datasheet
34Kb / 3P
   Dual 2-Wide 2-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
NXP Semiconductors
HEF4085B PHILIPS-HEF4085B Datasheet
29Kb / 3P
   Dual 2-wide 2-input AND-OR-invert gate
January 1995
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com