công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14489DW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14489DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Character LED Display/Lamp Driver
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14489DW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC14489DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MC14489DW Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MC14489
MOTOROLA
11
APPLICATIONS INFORMATION
Figure 10. Non–Cascaded Application Example: 5 Character Common Cathode
LED Display with Two Intensities as Controlled via Serial Port
#5
#4
#3
#2
#1
8
8
8
8
8
8
d
a
b
c
e
f
g
BANK 5
BANK 4
BANK 3
BANK 2
BANK 1
d
a
b
c
e
f
g
h
OPTIONAL
CMOS
MCU/MPU
+ 5 V
Rx
VDD
VSS
DATA OUT
Rx
DATA IN
CLOCK
ENABLE
+ 5 V
MC14489




Figure 11. Cascading Two Devices
OPTIONAL
CMOS
MCU/MPU
DATA
OUT
CLOCK
ENABLE
MC14489 #1
DATA
IN
DATA
OUT
CLOCK
ENABLE
MC14489 #2
DATA
IN
a TO h
BANK 1
TO
BANK 5
a TO h
BANK 1
TO
BANK 5


Số phần tương tự - MC14489DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14489B MOTOROLA-MC14489B Datasheet
2Mb / 22P
   Multy-Character LED Display/Lamp Driver
MC14489B MOTOROLA-MC14489B Datasheet
2Mb / 22P
   Multi-Character LED Display/Lamp Driver
MC14489BDW MOTOROLA-MC14489BDW Datasheet
2Mb / 22P
   Multy-Character LED Display/Lamp Driver
MC14489BDWE MOTOROLA-MC14489BDWE Datasheet
2Mb / 22P
   Multi-Character LED Display/Lamp Driver
MC14489BDWR2 MOTOROLA-MC14489BDWR2 Datasheet
2Mb / 22P
   Multy-Character LED Display/Lamp Driver
More results

Mô tả tương tự - MC14489DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14489BDWE MOTOROLA-MC14489BDWE Datasheet
2Mb / 22P
   Multi-Character LED Display/Lamp Driver
MC14489B MOTOROLA-MC14489B Datasheet
2Mb / 22P
   Multy-Character LED Display/Lamp Driver
logo
Freescale Semiconductor...
MC14489BPE FREESCALE-MC14489BPE Datasheet
2Mb / 22P
   MuIti-Character lED Display/lamp Driver
logo
Texas Instruments
LM3535 TI1-LM3535 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Multi-Display LED Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TLG336S TOSHIBA-TLG336S Datasheet
262Kb / 6P
   LED LAMP 8.0mm(0.3inch)Character Height Numerical Display
logo
Intersil Corporation
ICM7243BIPLZ INTERSIL-ICM7243BIPLZ Datasheet
604Kb / 16P
   8-Character, Microprocessor-Compatible, LED Display Decoder Driver
logo
Renesas Technology Corp
ICM7243 RENESAS-ICM7243 Datasheet
781Kb / 17P
   8-Character, Microprocessor-Compatible, LED Display Decoder Driver
ICM7244 RENESAS-ICM7244 Datasheet
657Kb / 14P
   8-Character, Microprocessor Compatible, LED Display Decoder Driver
logo
Intersil Corporation
ICM7243 INTERSIL-ICM7243_05 Datasheet
540Kb / 14P
   8-Character, Microprocessor-Compatible, LED Display Decoder Driver
ICM7243 INTERSIL-ICM7243 Datasheet
109Kb / 12P
   8-Character, Microprocessor- Compatible, LED Display Decoder Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com