công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13173 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC13173
Giải thích chi tiết về linh kiện  INFRARED TRANSCEIVER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC13173 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC13173 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC13173 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
MC13173
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) (TA = +25°C, VCC = 3.3 Vdc, fREF = 32.768 kHz. Measured using test circuit in
Figure 1, unless otherwise noted.)
Characteristic
Unit
Max
Typ
Min
Symbol
Pin
IF AMPLIFIER
IF Amplifier Gain
8, 11
54
dB
IF Amplifier RSSI Slope
16
275
nA/dB
Input Impedance
8
ZIN
330
Output Impedance
11
ZO
330
RSSI Current Range
16
20
µA
RSSI Dynamic Range
16
70
dB
LIMITING AMPLIFIER
Input Impedance
13
ZIN
330
Limiter RSSI Slope
16
360
nA/dB
RSSI Current Range
16
20
µA
RSSI Dynamic Range
16
58
dB
Figure 1. Test Circuit
10 k
127 k
100 k
100 k
10 k
– 1V
24.9 k
100 p
36 k
V
100 pF
MV209
MV209
10 k
10 k
200
ATTEN
LPF
F1
330
50
MC13173
50
10 p
100 nF
10 nF
100 k
100 k
20 p
100 p
200 k
10 k
10 k
2N2222A
10 k
100
100 n
100 n
10 k
6.81 k
150 p
1.0 n
CC
VCC
VCC
VCC
VCC
0.1
F
µ
0.001 F
µ
0.1
H
µ
VCC
VCC
– 1V
VCC
VCC
0.001 F
µ
0.1 F
µ
VEE
VCC
VCC
0.3
H
µ
100 p
VCC
0.001
F
µ
0.1
H
µ
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VEE
VCC
V CC
VCC
VCC
VEE
VEE
0.1 F
µ
33 F
µ
VEE
VCC
0.1
F
µ
1.0
H
µ
100 n
VCC
VCC
1.0 n
100 n
0.1
F
µ
0.1
F
µ
330
50
MC33202
32
25
916
17
24
8
1
VCC
VCC
+
VCC
0.1
F
µ
1.0 n
1.0 n
VCC


Số phần tương tự - MC13173

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC13175 MOTOROLA-MC13175 Datasheet
269Kb / 17P
   UHF FM/AM TRANSMITTER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC13175D LANSDALE-MC13175D Datasheet
579Kb / 16P
   UHF FM/AM Transmitter
logo
Motorola, Inc
MC13175D MOTOROLA-MC13175D Datasheet
269Kb / 17P
   UHF FM/AM TRANSMITTER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC13175D LANSDALE-MC13175D Datasheet
304Kb / 16P
   UHF FM/AM Transmitter
logo
Motorola, Inc
MC13176 MOTOROLA-MC13176 Datasheet
748Kb / 18P
   UHF FM/AM Transmitter
More results

Mô tả tương tự - MC13173

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-1100_98H HP-HSDL-1100_98H Datasheet
204Kb / 12P
   Infrared Transceiver
logo
Vishay Siliconix
TFBR4650 VISHAY-TFBR4650 Datasheet
261Kb / 12P
   Infrared Transceiver, 9.6 kbit/s to 115.2 kbit/s (SIR)
Rev. 1.3, 22-Oct-2018
logo
Siemens Semiconductor G...
IRM6000 SIEMENS-IRM6000 Datasheet
68Kb / 3P
   INFRARED DATA TRANSCEIVER
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CIM-150F7RV CITIZEN-CIM-150F7RV Datasheet
300Kb / 1P
   Infrared IrDA Compliant Transceiver
logo
List of Unclassifed Man...
CS8130 ETC1-CS8130 Datasheet
292Kb / 28P
   Multi-Standard Infrared Transceiver
logo
Sharp Corporation
GP2W0002YP SHARP-GP2W0002YP Datasheet
145Kb / 14P
   Low Power Infrared Transceiver
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CIM-86S7B CITIZEN-CIM-86S7B Datasheet
301Kb / 1P
   Infrared IrDA Compliant Transceiver
logo
Cirrus Logic
CS8130 CIRRUS-CS8130_05 Datasheet
318Kb / 28P
   Multi-Standard Infrared Transceiver
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-1000 HP-HSDL-1000 Datasheet
159Kb / 10P
   Infrared IrDA Compliant Transceiver
HSDL-1001 HP-HSDL-1001 Datasheet
152Kb / 8P
   Infrared IrDA Compliant Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com