công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12100 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12100
Giải thích chi tiết về linh kiện  200 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12100 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC12100 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12100 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC12100
6
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
300
250
200
150
100
50
0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VC (V)
Figure 6. VC versus Output Frequency
(Varying RX @ VCC = 5.0 V; TA = 25°C; RY = 1.5 kΩ)
300
250
200
150
100
50
0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VC (V)
Figure 7. VC versus Output Frequency
(Varying RY @ VCC = 5.0 V; TA = 25°C; RX = 2.4 kΩ)
300
250
200
150
100
50
0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VC (V)
Figure 8. VC versus Output Frequency
(Varying TA @ VCC = 5.0 V; RX = 2.4 kΩ; RY = 1.5 kΩ)
300
250
200
150
100
50
0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VC (V)
Figure 9. VC versus Output Frequency
(Varying VCC @ RX = 2.4 kΩ; RY = 1.5 kΩ; TA = 25°C)
RX = 2.4kΩ
RX = 2.0kΩ
RX = 2.7kΩ
RY = 1.5kΩ
RY = 1.0kΩ
RY = 2.0kΩ
VCC = 5.0V
VCC = 5.25V
VCC = 4.75V
TA = 25°C
TA = 75°C
TA = 0°C


Số phần tương tự - MC12100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RCD COMPONENTS INC.
MC1210 RCD-MC1210 Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
logo
Motorola, Inc
MC12101 MOTOROLA-MC12101 Datasheet
150Kb / 7P
   130 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
List of Unclassifed Man...
MC1210N ETC-MC1210N Datasheet
124Kb / 2P
   LSI CMOS
logo
RCD COMPONENTS INC.
MC1210P RCD-MC1210P Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
MC1210U RCD-MC1210U Datasheet
69Kb / 1P
   THICK FILM CHIP RESISTORS AND JUMPERS
More results

Mô tả tương tự - MC12100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC12101 MOTOROLA-MC12101 Datasheet
150Kb / 7P
   130 MHz VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
Zarlink Semiconductor I...
SP1658BC ZARLINK-SP1658BC Datasheet
499Kb / 7P
   VOLTAGE-CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
Motorola, Inc
MC1658 MOTOROLA-MC1658 Datasheet
105Kb / 6P
   VOLTAGE CONTROLLED MULTIVIBRATOR
logo
RF Monolithics, Inc
HO4006 RFM-HO4006 Datasheet
83Kb / 2P
   640.0 MHz Voltage Controlled SAW Oscillator
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY73120-11 SKYWORKS-SKY73120-11 Datasheet
123Kb / 9P
   890-960 MHz Voltage Controlled Oscillator
logo
HBH Microwave GmbH
HT0001 HBH-HT0001 Datasheet
13Kb / 1P
   1 - 150 MHz Voltage Controlled Attenuator
logo
Pasternack Enterprises,...
PE1V31009 PASTERNACK-PE1V31009 Datasheet
438Kb / 5P
   Voltage Controlled Oscillator (VCO) From 200 MHz to 400 MHz, Phase Noise of -106 dBc/Hz and SMA
logo
Teledyne Technologies I...
OAS5100 TELEDYNE-OAS5100 Datasheet
188Kb / 2P
   4300 TO 5100 MHz VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
logo
Qorvo, Inc
RFSA3043 QORVO-RFSA3043 Datasheet
2Mb / 16P
   75 Voltage Controlled Attenuator (5 ??3000 MHz)
logo
Skyworks Solutions Inc.
PS094-315 SKYWORKS-PS094-315 Datasheet
381Kb / 4P
   Voltage Controlled Phase Shifter 700-1200 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com