công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12022TSA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12022TSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12022TSA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC12022TSA Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12022TSA Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12022TSA Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12022TSA Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MC12022TSA MC12022TSB
HIPERCOMM
BR1334 — Rev 4
3
MOTOROLA
Figure 4. AC Test Circuit
EXTERNAL COMPONENTS
C1 = C2 = 1000pF
C3 = 0.1
µF
CL = 8pF (Including Scope
and jig capacitance)
CL
MC Input
C2
C1
C3
VCC = 4.5 to 5.5Vdc
50
Sine Wave Generator
SW
VCC
OUT
GND
MC
IN
IN
–650
–600
–550
–500
–450
–400
–350
–300
–250
–200
–150
–100
–50
0
50
100
150
200
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Figure 5. Typical Input Impedance versus Input Frequency
MHz
jX
R


Số phần tương tự - MC12022TSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC120228BP MOTOROLA-MC120228BP Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022AD MOTOROLA-MC12022AD Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022AP MOTOROLA-MC12022AP Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022B MOTOROLA-MC12022B Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
More results

Mô tả tương tự - MC12022TSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC12022LVA MOTOROLA-MC12022LVA Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12028A MOTOROLA-MC12028A Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12054A MOTOROLA-MC12054A Datasheet
82Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 LOW POWER DUAL MODULUS PRESCALER
MC12036A MOTOROLA-MC12036A Datasheet
100Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER WITH STAND?밄Y MODE
MC12025 MOTOROLA-MC12025 Datasheet
73Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12034A MOTOROLA-MC12034A Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033A MOTOROLA-MC12033A Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
logo
NXP Semiconductors
SA701 PHILIPS-SA701 Datasheet
82Kb / 7P
   Divide by: 128/129-64/65 dual modulus low power ECL prescaler
June 17, 1993
logo
NEC
UPB1502GR NEC-UPB1502GR Datasheet
75Kb / 4P
   DIVIDE- BY- 64/65/128/129 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015 LANSDALE-ML12015 Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com