công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12022LVA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12022LVA
Giải thích chi tiết về linh kiện  MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12022LVA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC12022LVA Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12022LVA Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12022LVA Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12022LVA Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12022LVA Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12022LVA Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12022LVA Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MC12022LVA MC12022LVB
3
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
A
H
G
F
E
D
In
MC
In
SW
Out
Q
S
Q
C
QB
D
Q
C
QB
D
QB
C
Q
D
C
QB
D
QB
C
Q
D
QB
C
Q
D
B
QB
C
Q
D
C
QB
C
Q
D
M
Modulus setup time MC to out is the MC
setup or MC release plus the prop delay.
Prop. Delay
In
Out
MC
MC Setup
MC Release
Figure 1. Logic Diagram (MC12022LVA)
Figure 2. Modulus Setup Time
Figure 3. Typical Output Waveforms
(
÷128, 1.1GHz Input Frequency, VCC = 5.0V, TA = 25°C, Output Loaded)
(
÷64, 500MHz Input Frequency, VCC = 5.0V, TA = 25°C, Output Loaded)
500 m
20 ns
500 m
20 ns
Figure 4. AC Test Circuit
EXTERNAL COMPONENTS
C1 = C2 = 1000pF
C3 = 0.1
µF
CL = 12pF (Including Scope
and jig capacitance)
RL = 2.2kΩ (at +5.0Vdc)
RL = 1.1kΩ (at +2.7Vdc)
CL
MC Input
C2
C1
C3
VCC = 2.7 to 5.0Vdc
50
Sine Wave Generator
SW
VCC
OUT
GND
MC
IN
IN
RL


Số phần tương tự - MC12022LVA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC120228BP MOTOROLA-MC120228BP Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022AD MOTOROLA-MC12022AD Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022AP MOTOROLA-MC12022AP Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022B MOTOROLA-MC12022B Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
More results

Mô tả tương tự - MC12022LVA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC12028A MOTOROLA-MC12028A Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12054A MOTOROLA-MC12054A Datasheet
82Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 LOW POWER DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022TSA MOTOROLA-MC12022TSA Datasheet
90Kb / 4P
   첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12036A MOTOROLA-MC12036A Datasheet
100Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER WITH STAND?밄Y MODE
MC12025 MOTOROLA-MC12025 Datasheet
73Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12034A MOTOROLA-MC12034A Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033A MOTOROLA-MC12033A Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12023 MOTOROLA-MC12023 Datasheet
67Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12509 LANSDALE-ML12509 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com