công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
0-519021-8 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd |
|
0-519021-8 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd |
3 / 11 page Matrize PN 539 952-2 411-18140 / Rev. A1 Die Set PN 539 952-2 411-18140 / Rev. A1 Seite / Page 3 of 11 Matrizensatz PN Die assembly Part number Leitung Isol. ø (mm) Wire Insul dia (mm) Größe (mm2) Size (mm2) Bild / Figure 1 Kontakt PN Contact Part number Abisolierlänge (mm) Strip Lenght (mm) 1241393 / 964 297 1241395 / 964 299 0,2 - 0,35 0,5 - 1,0 1,5 2,5 1,15 - 1,4 1,4 - 2,1 2,2 - 2,4 2,7 - 3,0 3,5 4,5 539 952-2 1241397 / 964 301 4,9 2 Application This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts: Contact Type: P/N P/N (SWS): MCP 2.8 mm (SWS) 1241393 963 294 MCP 2.8 mm (SWS) 1241395 963 294 MCP 2.8 mm (SWS) 1241397 963 292 963 293 TAB 2.8 mm (SWS) 964 297 963 294 TAB 2.8 mm (SWS) 964 299 963 294 TAB 2.8 mm (SWS) 964 301 963 292 963 293 NOTE The ERGOCRIMP Hand Tool has been designed to accomodate different crimp die sets. For availability of die sets for special applications please contact the Field Service. NOTE Dimensions on this sheet are in millimeters "mm".Figures and illustrations are not drawn to scale. PROPER USE GUIDELINES Cumulative Traume Disorders can result from a prolonged use of manually powered hand tools. Hand tools are intended for occasional use and low volume applications. For extended use or production operations, TE offers a wide selection of powered application equipment. NOTE The tool may only be used for the described purpose. 2 Verwendungszweck Mit dieser ERGOCRIMP Matrize können folgende Crimpkontakte verarbeitet werden: Kontakttyp: PN PN (EDS): MCP 2,8 mm (EDS) 1241393 963 294 MCP 2,8 mm (EDS) 1241395 963 294 MCP 2,8 mm (EDS) 1241397 963 292 963 293 TAB 2,8 mm (EDS) 964 297 963 294 TAB 2,8 mm (EDS) 964 299 963 294 TAB 2,8 mm (EDS) 964 301 963 292 963 293 HINWEIS Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen aus- gelegt. Kontaktieren Sie den Kunden- dienst bezüglich der Verfügbarkeit von Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen. HINWEIS Alle Abmessungen in dieser Betriebsanlei- tung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die abgebildeten Komponenten sind nicht maß- stabsgetreu dargestellt. HINWEIS ZUR ANWENDUNG Kumulative traumatische Beschwerden kön- nen die Folge einer dauerhaften Anwendung von Handzangen sein. Handzangen sind für gelegentliche Anwendungen und geringe Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteiger- ten Bedarf bzw. für die Produktion bietet TE eine große Auswahl entsprechender Werk- zeuge. HINWEIS Die Werkzeuge sind ausschließlich für den hier beschriebenen Zweck zu verwenden! |
Số phần tương tự - 0-519021-8 |
|
Mô tả tương tự - 0-519021-8 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |