công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCXXXN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74HCXXXN
Giải thích chi tiết về linh kiện  High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74HCXXXN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC74HCXXXN Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC74HCXXXN Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
MC54/74HC160 MC54/74HC162
MOTOROLA
High–Speed CMOS Logic Data
DL129 — Rev 6
4
TIMING REQUIREMENTS (Input tr = tf = 6 ns)
Symbol
Parameter
VCC
V
Guaranteed Limit
Unit
Symbol
Parameter
VCC
V
– 55 to
25
_C
v 85_C
v 125_C
Unit
tsu
Minimum Setup Time, Preset Data Inputs to Clock
(Figure 5)
2.0
4.5
6.0
150
30
26
190
38
33
225
45
38
ns
tsu
Minimum Setup Time, Load to Clock
(Figure 5)
2.0
4.5
6.0
135
27
23
170
34
29
205
41
35
ns
tsu
Minimum Setup Time, Reset to Clock (HC162 only)
(Figure 4)
2.0
4.5
6.0
160
32
27
200
40
34
240
48
41
ns
tsu
Minimum Setup Time, Enable T or Enable P to Clock
(Figure 6)
2.0
4.5
6.0
200
40
34
250
50
43
300
60
51
ns
th
Minimum Hold Time, Clock to Preset Data Inputs
(Figure 5)
2.0
4.5
6.0
50
10
9
65
13
11
75
15
13
ns
th
Minimum Hold Time, Clock to Load
(Figure 5)
2.0
4.5
6.0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ns
th
Minimum Hold Time, Clock to Reset (HC162 only)
(Figure 4)
2.0
4.5
6.0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ns
th
Minimum Hold Time, Clock to Enable T or Enable P
(Figure 6)
2.0
4.5
6.0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ns
trec
Minimum Recovery Time, Reset Inactive to Clock (HC160 only)
(Figure 2)
2.0
4.5
6.0
125
25
21
155
31
26
190
38
32
ns
trec
Minimum Recovery Time, Load Inactive to Clock
(Figure 5)
2.0
4.5
6.0
125
25
21
155
31
26
190
38
32
ns
tw
Minimum Pulse Width, Clock
(Figure 1)
2.0
4.5
6.0
80
16
14
100
20
17
120
24
20
ns
tw
Minimum Pulse Width, Reset (HC160 only)
(Figure 2)
2.0
4.5
6.0
80
16
14
100
20
17
120
24
20
ns
tr, tf
Maximum Input Rise and Fall Times
(Figure 1)
2.0
4.5
6.0
1000
500
400
1000
500
400
1000
500
400
ns
NOTE: Information on typical parametric values can be found in Chapter 2 of the Motorola High–Speed CMOS Data Book (DL129/D).


Số phần tương tự - MC74HCXXXN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCXXXN MOTOROLA-MC74HCXXXN Datasheet
226Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC74HCXXXN MOTOROLA-MC74HCXXXN Datasheet
238Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC74HCXXXN MOTOROLA-MC74HCXXXN Datasheet
203Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC74HCXXXN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC54-74HCT161A MOTOROLA-MC54-74HCT161A Datasheet
258Kb / 12P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC640A MOTOROLA-MC54-74HC640A Datasheet
155Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC245A MOTOROLA-MC5474HC245A Datasheet
203Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
74HC390A MOTOROLA-74HC390A Datasheet
268Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC4351 MOTOROLA-MC5474HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54F74HC164A MOTOROLA-MC54F74HC164A Datasheet
245Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC08A MOTOROLA-MC5474HC08A Datasheet
165Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC175A MOTOROLA-MC5474HC175A Datasheet
248Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC132A MOTOROLA-MC54-74HC132A Datasheet
192Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC4351 MOTOROLA-MC54-74HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HCT373A MOTOROLA-MC54-74HCT373A Datasheet
196Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com