công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCXXADT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74HCXXADT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74HCXXADT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74HCXXADT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74HCXXADT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74HCXXADT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74HCXXADT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74HCXXADT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74HCXXADT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74HCXXADT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
3–1
REV 6
© Motorola, Inc. 1995
10/95
Quad 2-Input OR Gate
High–Performance Silicon–Gate CMOS
The MC54/74HC32A is identical in pinout to the LS32. The device
inputs are compatible with Standard CMOS outputs; with pullup resistors,
they are compatible with LSTTL outputs.
Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads
Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS and TTL
Operating Voltage Range: 2 to 6V
Low Input Current: 1µA
High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices
In Compliance With the JEDEC Standard No. 7A Requirements
Chip Complexity: 48 FETs or 12 Equivalent Gates
3
Y1
1
A1
PIN 14 = VCC
PIN 7 = GND
LOGIC DIAGRAM
2
B1
6
Y2
4
A2
5
B2
8
Y3
9
A3
10
B3
11
Y4
12
A4
13
B4
Y = A+B
Pinout: 14–Lead Packages (Top View)
13
14
12
11
10
9
8
2
1
3
4
5
6
7
VCC
B4
A4
Y4
B3
A3
Y3
A1
B1
Y1
A2
B2
Y2
GND
L
L
H
H
L
H
L
H
MC54/74HC32A
FUNCTION TABLE
Inputs
Output
A
B
L
H
H
H
Y
D SUFFIX
SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
N SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 646–06
ORDERING INFORMATION
MC54HCXXAJ
MC74HCXXAN
MC74HCXXAD
MC74HCXXADT
Ceramic
Plastic
SOIC
TSSOP
1
14
1
14
DT SUFFIX
TSSOP PACKAGE
CASE 948B–03
J SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 632–08
1
14
1
14


Số phần tương tự - MC74HCXXADT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCXXADT MOTOROLA-MC74HCXXADT Datasheet
170Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC74HCXXADT MOTOROLA-MC74HCXXADT Datasheet
165Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC74HCXXADT MOTOROLA-MC74HCXXADT Datasheet
181Kb / 8P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC74HCXXADT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC54-74HCT161A MOTOROLA-MC54-74HCT161A Datasheet
258Kb / 12P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC640A MOTOROLA-MC54-74HC640A Datasheet
155Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC245A MOTOROLA-MC5474HC245A Datasheet
203Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
74HC390A MOTOROLA-74HC390A Datasheet
268Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC4351 MOTOROLA-MC5474HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54F74HC164A MOTOROLA-MC54F74HC164A Datasheet
245Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC08A MOTOROLA-MC5474HC08A Datasheet
165Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC175A MOTOROLA-MC5474HC175A Datasheet
248Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC132A MOTOROLA-MC54-74HC132A Datasheet
192Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC4351 MOTOROLA-MC54-74HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HCT373A MOTOROLA-MC54-74HCT373A Datasheet
196Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com