công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCXXD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74HCXXD
Giải thích chi tiết về linh kiện  High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74HCXXD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74HCXXD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74HCXXD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74HCXXD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74HCXXD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74HCXXD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
1
REV 6
© Motorola, Inc. 1995
10/95
Triple 3-Input NOR Gate
High–Performance Silicon–Gate CMOS
The MC54/74HC27 is identical in pinout to the LS27. The device inputs
are compatible with standard CMOS outputs; with pullup resistors, they are
compatible with LSTTL outputs.
• Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads
• Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS, and TTL
• Operating Voltage Range: 2 to 6 V
• Low Input Current: 1 µA
• High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices
• In Compliance with the Requirements Defined by JEDEC Standard
No. 7A
• Chip Complexity: 42 FETs or 10.5 Equivalent Gates
LOGIC DIAGRAM
PIN 14 = VCC
PIN 7 = GND
Y = A + B + C
A1
13
2
1
B1
C1
Y1
12
A2
5
4
3
B2
C2
Y2
6
A3
11
10
9
B3
C3
Y3
8
B
L
X
H
X
MC54/74HC27
FUNCTION TABLE
PIN ASSIGNMENT
A
L
X
X
H
11
12
13
14
8
9
10
5
4
3
2
1
7
6
B3
C3
Y1
C1
VCC
Y3
A3
B2
A2
B1
A1
GND
Y2
C2
Inputs
Output
C
L
H
X
X
Y
H
L
L
L
D SUFFIX
SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
N SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 646–06
ORDERING INFORMATION
MC54HCXXJ
MC74HCXXN
MC74HCXXD
Ceramic
Plastic
SOIC
1
14
1
14
J SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 632–08
1
14


Số phần tương tự - MC74HCXXD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCXXD MOTOROLA-MC74HCXXD Datasheet
166Kb / 5P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC74HCXXD MOTOROLA-MC74HCXXD Datasheet
166Kb / 5P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC74HCXXD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC54-74HCT161A MOTOROLA-MC54-74HCT161A Datasheet
258Kb / 12P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC640A MOTOROLA-MC54-74HC640A Datasheet
155Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC245A MOTOROLA-MC5474HC245A Datasheet
203Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
74HC390A MOTOROLA-74HC390A Datasheet
268Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC4351 MOTOROLA-MC5474HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54F74HC164A MOTOROLA-MC54F74HC164A Datasheet
245Kb / 9P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC08A MOTOROLA-MC5474HC08A Datasheet
165Kb / 7P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC175A MOTOROLA-MC5474HC175A Datasheet
248Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC132A MOTOROLA-MC54-74HC132A Datasheet
192Kb / 6P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC4351 MOTOROLA-MC54-74HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HCT373A MOTOROLA-MC54-74HCT373A Datasheet
196Kb / 8P
   High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com