công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74FXXXDW bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74FXXXDW
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74FXXXDW bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74FXXXDW Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74FXXXDW Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74FXXXDW Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
4-167
FAST AND LS TTL DATA
OCTAL TRANSPARENT LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS
The MC54/74F373 consists of eight latches with 3-state outputs for bus or-
ganized system applications. The flip-flops appear transparent to the data
when Latch Enable (LE) is HIGH. When LE is LOW, the data that meets the
setup times is latched. Data appears on the bus when the Output Enable (OE)
is LOW. When OE is HIGH the bus output is in the high impedance state.
Eight Latches in a Single Package
3-State Outputs for Bus Interfacing
ESD > 4000 Volts
20
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D0
OE
O0
D1
O1
D2
O2
D3
GND
O3
11
12
13
15
17
18
19
16
VCC
O7
D7
D6
O6
D5
O5
D4
LE
O4
1
CONNECTION DIAGRAM (TOP VIEW)
LOGIC SYMBOL
VCC = PIN 20
GND = PIN 10
3
4
7
8 13 14 17 18
11
1
2
5
6
9 12 15 16 19
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
LE
OE
O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
GUARANTEED OPERATING RANGES
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
VCC
Supply Voltage
54, 74
4.5
5.0
5.5
V
TA
Operating Ambient Temperature Range
54
–55
25
125
°C
74
0
25
70
IOH
Output Current — HIGH
54, 74
–3.0
mA
IOL
Output Current — LOW
54, 74
24
mA
DW SUFFIX
SOIC
CASE 751D-03
20
1
N SUFFIX
PLASTIC
CASE 738-03
20
1
J SUFFIX
CERAMIC
CASE 732-03
20
1
MC54/74F373
OCTAL TRANSPARENT LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS
FAST
™ SCHOTTKY TTL
ORDERING INFORMATION
MC54FXXXJ
Ceramic
MC74FXXXN
Plastic
MC74FXXXDW SOIC


Số phần tương tự - MC74FXXXDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74FXXXDW MOTOROLA-MC74FXXXDW Datasheet
80Kb / 3P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74FXXXDW MOTOROLA-MC74FXXXDW Datasheet
84Kb / 3P
   8-BIT IDENTITY COMPARATOR
MC74FXXXDW MOTOROLA-MC74FXXXDW Datasheet
83Kb / 3P
   DUAL 1-OF-4 DECODER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - MC74FXXXDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT533 FAIRCHILD-74ACT533 Datasheet
92Kb / 7P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
List of Unclassifed Man...
T74LS373 ETC-T74LS373 Datasheet
236Kb / 5P
   OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT373 FAIRCHILD-74ABT373_07 Datasheet
308Kb / 13P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC533 MOTOROLA-MC74AC533 Datasheet
209Kb / 7P
   OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF40373B NEXPERIA-HEF40373B Datasheet
212Kb / 15P
   Octal transparent latch with 3-state outputs
Rev. 4 - 29 June 2018
logo
Fairchild Semiconductor
74AC373 FAIRCHILD-74AC373 Datasheet
122Kb / 10P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
74ACT373SJX FAIRCHILD-74ACT373SJX Datasheet
466Kb / 14P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
74F533 FAIRCHILD-74F533 Datasheet
80Kb / 7P
   Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
NXP Semiconductors
HEF40373B_CNV PHILIPS-HEF40373B_CNV_15 Datasheet
90Kb / 7P
   Octal transparent latch with 3-state outputs
January 1995
logo
Motorola, Inc
MC74AC373 MOTOROLA-MC74AC373 Datasheet
212Kb / 8P
   OCTAL TRANSPARENT LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com