công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3372P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC3372P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER FM IF
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC3372P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC3372P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC3372P Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
MC3371 MC3372
6
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
MC3371 PIN FUNCTION DESCRIPTION
OPERATING CONDITIONS VCC = 4.0 Vdc, RFIn = 100 µV, fmod = 1.0 kHz, fdev = 3.0 kHz. MC3371 at fRF = 10.7 MHz (see Figure 11).
Pin
Symbol
Internal Equivalent
Circuit
Description
Waveform
1
OSC1
OSC1
2
VCC
1
15 k
The base of the Colpitts oscillator. Use
a high impedance and low capacitance
probe or a “sniffer” to view the wave–
form without altering the frequency.
Typical level is 450 mVpp.
2
OSC2
200
µA
2
OSC2
The emitter of the Colpitts oscillator.
Typical signal level is 200 mVpp. Note
that the signal is somewhat distorted
compared to that on Pin 1.
3
MXOut
3
4
MixerOut
VCC
1.5 k
Output of the Mixer. Riding on the
455 kHz is the RF carrier component.
The typical level is approximately
60 mVpp.
4
VCC
100
µA
1.5 k
Supply Voltage –2.0 to 9.0 Vdc is the
operating range. VCC is decoupled to
ground.
5
IFIn
1.8 k
7
51 k
DEC2
53 k
5
IFIn
6
DEC1
Input to the IF amplifier after passing
through the 455 kHz ceramic filter. The
signal is attenuated by the filter. The
typical level is approximately
50 mVpp.
6
7
DEC1
DEC2
DEC2
60
µA
IF Decoupling. External 0.1
µF
capacitors connected to VCC.
8
Quad
Coil
10
VCC
8
Quad Coil
50
µA
Quadrature Tuning Coil. Composite
(not yet demodulated) 455 kHz IF
signal is present. The typical level is
500 mVpp.


Số phần tương tự - MC3372P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC3372P LANSDALE-MC3372P Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
MC3372P LANSDALE-MC3372P Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
More results

Mô tả tương tự - MC3372P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC3361 PHILIPS-MC3361 Datasheet
220Kb / 3P
   LOW POWER FM IF
March 28 1988
SA614A PHILIPS-SA614A Datasheet
216Kb / 14P
   Low power FM IF system
1997 Nov 07
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3371 LANSDALE-ML3371 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
ML3371 LANSDALE-ML3371_08 Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
NXP Semiconductors
SA614A PHILIPS-SA614A_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Low power FM IF system
Rev. 4-14 February 2014
SA614A NXP-SA614A Datasheet
1Mb / 28P
   Low power FM IF system
Rev. 4-14 February 2014
logo
Sony Corporation
CXA1002 SONY-CXA1002 Datasheet
415Kb / 9P
   LOW POWER FM IF AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com