công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3372DTB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC3372DTB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER FM IF
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC3372DTB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC3372DTB Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC3372DTB Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
MC3371 MC3372
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 4.0 Vdc, TA = 25°C, unless otherwise noted)
Characteristic
Pin
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Drain Current (No Input Signal)
Squelch Off, Vsq = 2.0 Vdc
Squelch On, Vsq = 0 Vdc
Squelch Off, VCC = 2.0 to 9.0 V
4
lcc1
lcc2
dlcc1
3.2
3.6
1.0
4.2
4.8
2.0
mA
Detector Output (No Input Signal)
DC Voltage, V8 = VCC
9
V9
0.9
1.6
2.3
Vdc
Filter Output (No Input Signal)
DC Voltage
Voltage Change, VCC = 2.0 to 9.0 V
11
V11
dV11
1.5
2.0
2.5
5.0
3.5
8.0
Vdc
Trigger Hysteresis
Hys
34
57
80
mV
Quad Coil TOKO
2A6597 HK (10 mm)
or
7MC–8128Z (7 mm)
15
22
0.33
0.001
57.6575
MHz
Oscillator
0.1
0.1
20 k
0.1
muRata
CFU455D2
or
equivalent
14
C1
0.01
51
51 k
RF Input
VCC = 4.0 Vdc
13
24
38
56
7
1
15
+
16
Mute
0.1
12
11
10
9
FilterOut
1.0
µF
Demodulator
AF
Amp
RSSI Output
510 k
SqIn
FilterIn
470
8.2 k
0.01
AF Out
to Audio
Power Amp
53 k
10
Limiter
Amp
Filter
Amp
Mixer
Squelch Trigger
with Hysteresis
Figure 1. MC3371 Functional Block Diagram and Test Fixture Schematic
1.8 k
51 k
1.0
µF


Số phần tương tự - MC3372DTB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC3372D LANSDALE-MC3372D Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
MC3372D LANSDALE-MC3372D Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
More results

Mô tả tương tự - MC3372DTB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC3361 PHILIPS-MC3361 Datasheet
220Kb / 3P
   LOW POWER FM IF
March 28 1988
SA614A PHILIPS-SA614A Datasheet
216Kb / 14P
   Low power FM IF system
1997 Nov 07
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3371 LANSDALE-ML3371 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
ML3371 LANSDALE-ML3371_08 Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
NXP Semiconductors
SA614A PHILIPS-SA614A_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Low power FM IF system
Rev. 4-14 February 2014
SA614A NXP-SA614A Datasheet
1Mb / 28P
   Low power FM IF system
Rev. 4-14 February 2014
logo
Sony Corporation
CXA1002 SONY-CXA1002 Datasheet
415Kb / 9P
   LOW POWER FM IF AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com