công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3371 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC3371
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER FM IF
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC3371 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC3371 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC3371 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
MC3371 MC3372
8
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
MC3371 PIN FUNCTION DESCRIPTION (continued)
OPERATING CONDITIONS VCC = 4.0 Vdc, RFIn = 100 µV, fmod = 1.0 kHz, fdev = 3.0 kHz. MC3371 at fRF = 10.7 MHz (see Figure 11).
Pin
Waveform
Description
Internal Equivalent
Circuit
Symbol
13
RSSI
RSSIOut
1.8 k
Bias
13
VCC
RSSI Output. Referred to as the
Received Signal Strength Indicator or
RSSI. The chip sources up to 60
µA
over the linear 60 dB range. This pin
may be used many ways, such as:
AGC, meter drive and carrier triggered
squelch circuit.
14
MUTE
40 k
Mute or
SqOut
14
Mute Output. See discussion in
application text.
15
Gnd
Gnd
15
Ground. The ground area should be
continuous and unbroken. In a two–
sided layout, the component side has
the ground plane. In a one–sided
layout, the ground plane fills around
the traces on the circuit side of the
board and is not interrupted.
16
MIXIn
MixerIn
VCC
16
3.3 k
10 k
Mixer Input –
Series Input Impedance:
@ 10 MHz: 309 – j33
@ 45 MHz: 200 – j13
*Other pins are the same as pins in MC3371.


Số phần tương tự - MC3371

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
MC3371 MURATA1-MC3371 Datasheet
172Kb / 10P
   Ceramic Discriminator for Communications Equipment
7.20
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC3371D LANSDALE-MC3371D Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
MC3371D LANSDALE-MC3371D Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
MC3371P LANSDALE-MC3371P Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
MC3371P LANSDALE-MC3371P Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
More results

Mô tả tương tự - MC3371

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC3361 PHILIPS-MC3361 Datasheet
220Kb / 3P
   LOW POWER FM IF
March 28 1988
SA614A PHILIPS-SA614A Datasheet
216Kb / 14P
   Low power FM IF system
1997 Nov 07
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3371 LANSDALE-ML3371 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
ML3371 LANSDALE-ML3371_08 Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
NXP Semiconductors
SA614A PHILIPS-SA614A_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Low power FM IF system
Rev. 4-14 February 2014
SA614A NXP-SA614A Datasheet
1Mb / 28P
   Low power FM IF system
Rev. 4-14 February 2014
logo
Sony Corporation
CXA1002 SONY-CXA1002 Datasheet
415Kb / 9P
   LOW POWER FM IF AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com