công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3359 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC3359
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH GAIN LOW POWER FM IF
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC3359 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC3359 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC3359 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC3359
4
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
INPUT [mVrms]
120
150
180
FREQUENCY [kHz]
100
50
20
5.0
10
2.0
1.0
0
0.2
0.4
0.6
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
70
50
30
20
10
1000
7.0
100
OSCILLATOR FREQUENCY [MHz]
100 K
1.0 M
10 M
FREQUENCY [Hz]
70
0
–50
–40
–30
60
–20
–10
0
10
0
0.1
0.5
0.6
0.7
0.8
5.9
9.0
8.0
7.0
5.0
10 K
6.0
4.0
0
50
40
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
7.0
6.0
8.0
VCC, SUPPLY VOLTAGE (Vdc)
Figure 10. Output Components of Signal,
Noise, and Distortion
0.2
0.3
0.4
0
1.0 K
AMBIENT TEMPERATURE [
°C]
20
30
5.0
10
1.0
0.1
0.01
0.001
6.0
VCC, SUPPLY VOLTAGE [Vdc]
6.1
6.2
10.706
10.704
10.702
10.700
10.698
10.696
10.694
10.690
10.692
70
60
50
40
30
20
10
90
60
30
100
–60
5.8
S + N + D
N + D
N
f o = 10.7 MHz
f m = 1 kHz
∆f = "3.0 kHz
Test circuit of
Figure 3.
Audio Output
ICC, Mute On
ICC, Mute Off
Figure 11. Audio Output and Total Current
Drain versus Supply Voltage
Figure 12. L/C Oscillator, Temperature and
Power Supply Sensitivity
VCC
Temp
Phase
Gain
USE CIRCUIT ABOVE
FOR OPEN LOOP GAIN
AND PHASE (SOLID LINES)
13
12
1.0 K
1.0 M
0.1
µF
Vref
1.0 M
1.0
DOTTED CURVES TAKEN
WITH CIRCUIT VALUES
OF FIGURE 3.
VCC = 6.0 Vdc
L
C5
C4
C5
C4
L
VCC
2
1
10
7.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8 GIVEN f
o = CENTER FREQUENCY
A(
fo) = GAIN AT CENTER FREQUENCY
R3
+
Q
p fo C1
R1
+
R3
2A(fo)
R2
+
R1 R3
4Q2 R1
* R3
R1
18 K
0.001
µF
Vout
Vin
0.17
Vrms
R3
390 K
Vref
C1
12
VCC
6.0 V
13
C1
0.001
µF
R2
750
+
Figure 13. Op Amp Gain and Phase Response
Figure 14. L/C Oscillator Recommended
Component Values
Figure 15. The Op Amp as a Bandpass Filter


Số phần tương tự - MC3359

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33591 MOTOROLA-MC33591 Datasheet
699Kb / 28P
   PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications
logo
Freescale Semiconductor...
MC33591 FREESCALE-MC33591 Datasheet
684Kb / 28P
   PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications
logo
NXP Semiconductors
MC33591 NXP-MC33591 Datasheet
798Kb / 28P
   PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications
2002
logo
Motorola, Inc
MC33591FTA MOTOROLA-MC33591FTA Datasheet
699Kb / 28P
   PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications
logo
Freescale Semiconductor...
MC33591FTA FREESCALE-MC33591FTA Datasheet
684Kb / 28P
   PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications
More results

Mô tả tương tự - MC3359

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC3361 PHILIPS-MC3361 Datasheet
220Kb / 3P
   LOW POWER FM IF
March 28 1988
logo
Motorola, Inc
MC3371 MOTOROLA-MC3371 Datasheet
474Kb / 20P
   LOW POWER FM IF
logo
NXP Semiconductors
SA604AD01 PHILIPS-SA604AD01 Datasheet
156Kb / 13P
   High performance low power FM IF system
1997 Nov 07
NE604A PHILIPS-NE604A Datasheet
127Kb / 10P
   High performance low power FM IF system
1994 Dec 15
SA604A PHILIPS-SA604A Datasheet
140Kb / 13P
   High performance low power FM IF system
1997 Nov 07
SA604A PHILIPS-SA604A_15 Datasheet
1Mb / 31P
   High-performance low-power FM IF system
Rev. 4.1-30 March 2015
SA614A PHILIPS-SA614A Datasheet
216Kb / 14P
   Low power FM IF system
1997 Nov 07
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com