công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74FXXXD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74FXXXD
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-INPUT MULTIPLEXER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74FXXXD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC74FXXXD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74FXXXD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
4-63
FAST AND LS TTL DATA
MC54/74F151
GUARANTEED OPERATING RANGES
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
VCC
Supply Voltage
54, 74
4.5
5.0
5.5
V
TA
Operating Ambient Temperature Range
54
–55
25
125
°C
74
0
25
70
IOH
Output Current — High
54, 74
–1.0
mA
IOL
Output Current — Low
54, 74
20
mA
DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)
Limits
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
VIH
Input HIGH Voltage
2.0
V
Guaranteed Input HIGH Voltage
VIL
Input LOW Voltage
0.8
V
Guaranteed Input LOW Voltage
VIK
Input Clamp Diode Voltage
–1.2
V
IIN = –18 mA
VCC = MIN
VOH
Output HIGH Voltage
54, 74
2.5
3.4
V
IOH = –1.0 mA
VCC = 4.50 V
74
2.7
3.4
V
IOH = –1.0 mA
VCC = 4.75 V
VOL
Output LOW Voltage
0.35
0.5
V
IOL = 20 mA
VCC = MIN
IIH
Input HIGH Current
20
µA
VCC = MAX, VIN = 2.7 V
100
µA
VCC = MAX, VIN = 7.0 V
IIL
Input LOW Current
–0.6
mA
VCC = MAX, VIN = 0.5 V
IOS
Output Short Circuit Current (Note 2)
–60
–150
mA
VCC = MAX, VOUT = 0 V
ICC
Power Supply Current
13.5
21
mA
VCC = MAX, VIN = 4.5 V
NOTES:
1. For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under guaranteed operating ranges.
2. Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.
AC CHARACTERISTICS
54/74F
54F
74F
TA = +25°C
VCC = +5.0 V
CL = 50 pF
TA = –55°C to +125°C
VCC = 5.0 V ±10%
CL = 50 pF
TA = 0°C to 70°C
VCC = 5.0 V ±10%
CL = 50 pF
Symbol
Parameter
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
tPLH
Propagation Delay
4.0
8.0
3.5
10
3.5
9.0
ns
tPHL
Sn to Z
3.2
6.1
3.0
8.0
3.2
7.0
ns
tPLH
Propagation Delay
4.5
13
3.0
17.5
4.0
14
ns
tPHL
Sn to Z
4.5
9.0
4.0
11.5
4.0
10.5
ns
tPLH
Propagation Delay
3.0
6.1
2.5
7.5
2.5
7.0
ns
tPHL
E to Z
3.0
8.5
2.5
10.5
2.5
10
ns
tPLH
Propagation Delay
5.0
9.5
3.0
14.5
4.0
11
ns
tPHL
E to Z
3.5
7.0
3.0
9.5
3.5
8.0
ns
tPLH
Propagation Delay
2.5
5.7
2.5
7.5
2.5
6.5
ns
tPHL
In to Z
1.5
4.0
1.5
6.0
1.5
5.0
ns
tPLH
Propagation Delay
3.0
9.5
2.5
11.5
2.5
11
ns
tPHL
In to Z
3.0
6.5
3.0
8.0
3.0
7.5
ns


Số phần tương tự - MC74FXXXD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74FXXXD MOTOROLA-MC74FXXXD Datasheet
72Kb / 3P
   DUAL JK POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
MC74FXXXD MOTOROLA-MC74FXXXD Datasheet
67Kb / 3P
   DUAL 4-INPUT DUAL 4-INPUT
MC74FXXXD MOTOROLA-MC74FXXXD Datasheet
91Kb / 3P
   8-LINE TO 3-LINE PRIORITY ENCODER FAST SHOTTKY TTL
MC74FXXXD MOTOROLA-MC74FXXXD Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
MC74FXXXD MOTOROLA-MC74FXXXD Datasheet
69Kb / 3P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - MC74FXXXD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AC11251 PHILIPS-74AC11251 Datasheet
176Kb / 7P
   8-INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
logo
Motorola, Inc
SN54LS151 MOTOROLA-SN54LS151 Datasheet
174Kb / 5P
   8-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
54F151ADM NSC-54F151ADM Datasheet
158Kb / 8P
   8-Input Multiplexer
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC151-Q100 NEXPERIA-74HC151-Q100 Datasheet
764Kb / 17P
   8-input multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54AC151 NSC-54AC151 Datasheet
156Kb / 10P
   8-Input Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
74AC151 FAIRCHILD-74AC151 Datasheet
97Kb / 9P
   8-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54AC151 NSC-54AC151_03 Datasheet
170Kb / 9P
   8-Input Multiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT151 PHILIPS-74HC_HCT151_15 Datasheet
195Kb / 19P
   8-input multiplexer
Rev. 5-26 January 2015
logo
Fairchild Semiconductor
74F151A FAIRCHILD-74F151A Datasheet
81Kb / 7P
   8-Input Multiplexer
logo
Texas Instruments
CD74AC151 TI-CD74AC151 Datasheet
35Kb / 7P
[Old version datasheet]   8-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54LS152 NSC-54LS152 Datasheet
77Kb / 3P
   8-INPUT MULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com