công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1036K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Rohm

tên linh kiện 2SA1036K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium Power Transistor (-32V,-500mA)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SA1036K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Rohm

  2SA1036K_15 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SA1036K_15 Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2SA1036K
     
Datasheet
l
lDimensions
                                                                                           
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
6/6
20150730 - Rev.002


Số phần tương tự - 2SA1036K_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SA1036KT146 ROHM-2SA1036KT146 Datasheet
77Kb / 4P
   Medium Power Transistor
2SA1036KT146P ROHM-2SA1036KT146P Datasheet
77Kb / 4P
   Medium Power Transistor
2SA1036KT146Q ROHM-2SA1036KT146Q Datasheet
77Kb / 4P
   Medium Power Transistor
2SA1036KT146R ROHM-2SA1036KT146R Datasheet
77Kb / 4P
   Medium Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SA1036K_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SA1577 ROHM-2SA1577_15 Datasheet
1Mb / 8P
   Medium Power Transistor (-32V, -500mA)
2SC2411KT146Q ROHM-2SC2411KT146Q Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SD1781KT146Q ROHM-2SD1781KT146Q Datasheet
59Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.8A)
2SA1577 ROHM-2SA1577_09 Datasheet
167Kb / 3P
   Medium Power Transistor (-32V, -05A)
MP6Z1 ROHM-MP6Z1 Datasheet
178Kb / 7P
   Medium Power Transistor (-32V, -1A)
2SD1758 ROHM-2SD1758 Datasheet
157Kb / 3P
   Medium power transistor (32V, 2A)
2SD1664 ROHM-2SD1664 Datasheet
118Kb / 3P
   Medium Power Transistor (32V, 1A)
2SD1664 ROHM-2SD1664_1 Datasheet
129Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 1A)
2SA1577 ROHM-2SA1577 Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SB1182 ROHM-2SB1182 Datasheet
153Kb / 4P
   Medium power transistor (-32V, -2A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com