công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR512P5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện 2SCR512P5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Midium Power Transistors (30V / 2V)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR512P5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  2SCR512P5 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
2SCR512P5
     
Datasheet
l
lElectrical characteristic curves(Ta = 25°C)
Fig.9 Emitter Input Capacitance vs.
    Emitter-Base Voltage
    Collector Output Capacitance vs.
    Collector-Base Voltage
Fig.10 Safe Operating Area
SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
                                                                                           
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
5/6
20150730 - Rev.001


Số phần tương tự - 2SCR512P5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR512P ROHM-2SCR512P Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
2SCR512PFRA ROHM-2SCR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (30V / 2A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
More results

Mô tả tương tự - 2SCR512P5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR542P ROHM-2SCR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SCR293P ROHM-2SCR293P Datasheet
486Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
2SAR552P ROHM-2SAR552P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -3A)
MP6T11 ROHM-MP6T11 Datasheet
461Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V / -1A)
QS5Y1 ROHM-QS5Y1 Datasheet
1Mb / 8P
   Midium Power Transistors (30V / 3A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
2SCR542D ROHM-2SCR542D Datasheet
498Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SAR542P ROHM-2SAR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -5A)
2SAR542D ROHM-2SAR542D Datasheet
599Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V/-5A)
MP6X11 ROHM-MP6X11 Datasheet
1Mb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com