công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR586D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện 2SAR586D
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR586D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

  2SAR586D Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SAR586D Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Datasheet
Part Number
2SAR586D
Package
CPT3
Unit Quantity
2500
Minimum Package Quantity
2500
Packing Type
Taping
Constitution Materials List
inquiry
RoHS
Yes
2SAR586D - Web Page


Số phần tương tự - 2SAR586D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SAR586D ISC-2SAR586D Datasheet
276Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Rohm
2SAR586D3 ROHM-2SAR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SAR586D3FRA ROHM-2SAR586D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SAR586D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR586D ROHM-2SCR586D Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR586D3 ROHM-2SAR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SAR586D3FRA ROHM-2SAR586D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SAR572D ROHM-2SAR572D Datasheet
808Kb / 7P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -4A -80V Middle Power Transistor
2SAR514RHZG ROHM-2SAR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514P ROHM-2SAR514P_13 Datasheet
431Kb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com