công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR544P5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện 2SAR544P5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Midium Power Transistors (-80V / -2.5V)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR544P5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  2SAR544P5 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SAR544P5 Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2SAR544P5
 
   
   
   
  
   
               
Datasheet
l
lAbsolute maximum ratings (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Values
Unit
Collector-base voltage
VCBO
-80
V
Collector-emitter voltage
VCEO
-80
V
Emitter-base voltage
VEBO
-6
V
Collector current
IC
-2.5
A
ICP*1
-5.0
A
Power dissipation
PD*2
0.5
W
PD*3
2.0
W
Junction temperature
Tj
150
Range of storage temperature
Tstg
-55 to +150
l
lElectrical characteristics (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Collector-base breakdown
voltage
BVCBO
IC = -100μA
-80
-
-
V
Collector-emitter breakdown
voltage
BVCEO
IC = -1mA
-80
-
-
V
Emitter-base breakdown voltage
BVEBO
IE = -100μA
-6
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB = -80V
-
-
-1.0
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB = -4V
-
-
-1.0
μA
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC = -1A, IB = -50mA
-
-200
-400
mV
DC current gain
hFE
VCE = -3V, IC = -100mA
120
-
390
-
Transition frequency
fT
VCE = -10V, IE = 500mA,
f = 100MHz
-
280
-
MHz
Output capacitance
Cob
VCB = -10V, IE = 0A,
f = 1MHz
-
32
-
pF
Turn-On time
ton
IC = -1.3A,
IB1 = -130mA,
IB2 = 130mA,
VCC -10V,
RL = 7.5Ω
See test circuit
-
50
-
ns
Storage time
tstg
-
400
-
ns
Fall time
tf
-
40
-
ns
                                        
                              
*1 Pw=10ms, Single pulse
*2 Each terminal mounted on a reference land.
*3 Mounted on a ceramic board.(40×40×0.7mm)
                                            
 
                                        
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2/6
20150730 - Rev.001


Số phần tương tự - 2SAR544P5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR544P ROHM-2SAR544P Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -2.5A)
2SAR544PFRA ROHM-2SAR544PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -2.5A)
2SAR544P ROHM-2SAR544P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -2.5A)
More results

Mô tả tương tự - 2SAR544P5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR544P ROHM-2SAR544P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -2.5A)
2SCR514P ROHM-2SCR514P_10 Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
2SCR544P ROHM-2SCR544P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SCR554P ROHM-2SCR554P_09 Datasheet
246Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 1.5A)
2SCR514P ROHM-2SCR514P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR544P5 ROHM-2SCR544P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (80V / 2.5A)
2SAR554P ROHM-2SAR554P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -1.5A)
2SAR514R ROHM-2SAR514R Datasheet
372Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)
2SCR514R ROHM-2SCR514R Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
2SCR554R ROHM-2SCR554R Datasheet
442Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 1.5A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com