công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR514P bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Rohm

tên linh kiện 2SAR514P
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR514P bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Rohm

  2SAR514P_13 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Datasheet
Part Number
2SAR514P
Package
MPT3
Unit Quantity
1000
Minimum Package Quantity
1000
Packing Type
Taping
Constitution Materials List
inquiry
RoHS
Yes
2SAR514P - Web Page
Distribution Inventory
Buy


Số phần tương tự - 2SAR514P_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR514P5 ROHM-2SAR514P5 Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistors (-80V / -0.7V)
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SAR514P ROHM-2SAR514P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)
More results

Mô tả tương tự - 2SAR514P_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR514RHZG ROHM-2SAR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SAR372P5 ROHM-2SAR372P5 Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -0.7A -120V Middle Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -4A -80V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com